Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1060 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części 2SD1060
Szczegółowy opis  50V / 5A Switching Applications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SD1060 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  2SD1060 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SD1060 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SD1060 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SD1060 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device 2SD1060 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2SB824 / 2SD1060
No.686-3/5
hFE -- IC
Collector Current, IC -- A
IC -- VBE
IC -- VBE
Base-to-Emitter Voltage, VBE -- V
Base-to-Emitter Voltage, VBE -- V
hFE -- IC
Collector Current, IC -- A
VCE(sat) -- IC
Collector Current, IC -- A
VCE(sat) -- IC
Collector Current, IC -- A
--1.0
VCE(sat) -- IC
Collector Current, IC -- A
VCE(sat) -- IC
Collector Current, IC -- A
Ta=80
°C
25
°C
--20°
C
2SD1060
IC / IB=10
--10
--0.1
23
5
2
3
5
23
5
2
--10
5
3
2
5
3
2
--1.0
5
3
2
--0.1
--0.01
10
0.1
23
5
2
3
5
23
5
2
1.0
10
5
3
2
5
3
2
1.0
5
3
2
0.1
0.01
--10
--0.1
23
5
2
3
5
23
5
2
--1.0
--10
5
3
2
5
3
2
--1.0
5
3
2
--0.1
--0.01
10
0.1
23
5
2
3
5
23
5
2
1.0
10
5
3
2
5
3
2
1.0
5
3
2
0.1
0.01
Ta=80
°C
25
°C
--20
°C
ITR08441
ITR08442
2SB824
IC / IB=10
Ta=80
°C
25
°C
--20°C
2SD1060
IC / IB=20
Ta=80
°C
25
°C
--20
°C
ITR08443
ITR08444
2SB824
IC / IB=20
Ta=80
°C
--20
°C
2SB824
VCE= --2V
ITR08439
100
7
1000
7
5
3
2
5
3
2
10
100
7
1000
7
5
3
2
5
3
2
10
0.01
3
25
0.1
3
25
1.0
3
22
5
10
--1.0
--0.01
3
25
3
25
3
2
--10
2
5
--0.1
Ta=80°C
--20°C
25
°C
2SD1060
VCE=2V
ITR08440
25
°C
2SB824
VCE= --2V
--10
--9
--5
--4
--8
--7
--6
--3
--2
--1
0
10
8
5
2
1
9
6
7
3
4
0
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.4
--1.2
--1.0
ITR08437
2SD1060
VCE=2V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.4
1.2
1.0
ITR08438


Podobny numer części - 2SD1060

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
2SD1060 SANYO-2SD1060 Datasheet
113Kb / 4P
   50V/5A Switching Applications
logo
Unisonic Technologies
2SD1060 UTC-2SD1060 Datasheet
134Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Savantic, Inc.
2SD1060 SAVANTIC-2SD1060 Datasheet
140Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SD1060 JMNIC-2SD1060 Datasheet
133Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Unisonic Technologies
2SD1060 UTC-2SD1060 Datasheet
108Kb / 5P
   NPN PLANAR SILICON TRANSISTOR
More results

Podobny opis - 2SD1060

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
2SB1165 SANYO-2SB1165 Datasheet
124Kb / 4P
   50V/5A Switching Applications
2SB1449 SANYO-2SB1449 Datasheet
124Kb / 4P
   50V/5A Switching Applications
2SB1134 SANYO-2SB1134_1 Datasheet
138Kb / 4P
   50V/5A Switching Applications
2SB1134 SANYO-2SB1134 Datasheet
123Kb / 4P
   50V/5A Switching Applications
2SB824 SANYO-2SB824 Datasheet
113Kb / 4P
   50V/5A Switching Applications
2SA1824 SANYO-2SA1824 Datasheet
131Kb / 4P
   50V/5A Switching Applications
2SD1060 SANYO-2SD1060_12 Datasheet
300Kb / 4P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor 50V / 5A Switching Applications
2SA1854 SANYO-2SA1854 Datasheet
95Kb / 3P
   20V/5A Switching Applications
2SB920L SANYO-2SB920L Datasheet
126Kb / 4P
   80V/5A Switching Applications
2SB1140 SANYO-2SB1140 Datasheet
95Kb / 3P
   20V/5A Switching Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com