Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1401EDH Arkusz danych(PDF) 10 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1401EDH
Szczegółowy opis  P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1401EDH Arkusz danych(HTML) 10 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI1401EDH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1401EDH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1401EDH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1401EDH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1401EDH Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1401EDH Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI1401EDH Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI1401EDH Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SI1401EDH Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
AN815
Vishay Siliconix
Document Number: 71334
12-Dec-03
www.vishay.com
3
Time (Secs)
FIGURE 4.
Leadframe Comparison on EVB
0
1
400
80
160
100
1000
240
10
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
Alloy
42
320
Time (Secs)
FIGURE 5.
Leadframe Comparison on Alloy 42 1-inch2 PCB
0
1
250
50
100
100
1000
150
10
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
200
Copper
Copper
Alloy
42


Podobny numer części - SI1401EDH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1401EDH VISHAY-SI1401EDH Datasheet
268Kb / 12P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1401EDH-T1-GE3 VBSEMI-SI1401EDH-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1401EDH VISHAY-SI1401EDH_V01 Datasheet
268Kb / 12P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI1401EDH

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2335DS VISHAY-SI2335DS Datasheet
48Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI6423DQ VISHAY-SI6423DQ Datasheet
42Kb / 5P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
SIA477EDJT VISHAY-SIA477EDJT Datasheet
264Kb / 8P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 29-Aug-16
SI2333CDS-T1-GE3 VISHAY-SI2333CDS-T1-GE3 Datasheet
225Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-0
SI3477DV VISHAY-SI3477DV Datasheet
226Kb / 11P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Jul-10
SI2333DS VISHAY-SI2333DS Datasheet
243Kb / 3P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Mar-05
SI2333DS-T1 VISHAY-SI2333DS-T1 Datasheet
195Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SI2333CDS VISHAY-SI2333CDS Datasheet
104Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Jun-08
SI5475DC VISHAY-SI5475DC Datasheet
109Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 05-Aug-02
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MMSF4P01HDR2G VBSEMI-MMSF4P01HDR2G Datasheet
878Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2333DS VISHAY-SI2333DS_17 Datasheet
199Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com