Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KRC101 Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części KRC101
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRC101 Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRC101 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRC101 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRC101 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRC101 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KRC101 Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KRC101 Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
2011. 7. 26
2/6
KRC101~KRC106
Revision No : 2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃)
Note : * Characteristic of Transistor Only.
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Output Cut-off Current
KRC101
~106
IO(OFF)
VO=50V, VI=0
-
-
500
nA
DC Current Gain
KRC101
GI
VO=5V, IO=10mA
30
55
-
KRC102
50
80
-
KRC103
70
120
-
KRC104
80
200
-
KRC105
80
200
-
KRC106
80
200
-
Output Voltage
KRC101
~106
VO(ON)
IO=10mA, II=0.5mA
-
0.1
0.3
V
Input Voltage (ON)
KRC101
VI(ON)
VO=0.2V, IO=5mA
-
1.5
2.0
V
KRC102
-
1.8
2.4
KRC103
-
2.1
3.0
KRC104
-
2.8
5.0
KRC105
-
0.8
1.1
KRC106
-
0.9
1.3
Input Votlage (OFF)
KRC101
~104
VI(OFF)
VO=5V, IO=0.1mA
1.0
1.2
-
V
KRC105
~106
0.5
0.65
-
Transition Frequency
KRC101
~106
fT *
VO=10V, IO=5mA
-
200
-
MHz
Input Current
KRC101
II
VI=5V
-
-
1.8
mA
KRC102
-
-
0.88
KRC103
-
-
0.36
KRC104
-
-
0.18
KRC105
-
-
3.6
KRC106
-
-
1.8
Input Resistor
KRC101
R1
-
3.29
4.7
6.11
k
KRC102
7
10
13
KRC103
15.4
22
28.6
KRC104
32.9
47
61.1
KRC105
1.54
2.2
2.86
KRC106
3.29
4.7
6.11
Input Resistor
KRC101
R2
-
3.29
4.7
6.11
k
KRC102
7
10
13
KRC103
15.4
22
28.6
KRC104
32.9
47
61.1
KRC105
32.9
47
61.1
KRC106
32.9
47
61.1


Podobny numer części - KRC101

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KEC(Korea Electronics)
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
599Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101 KEC-KRC101 Datasheet
665Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC101M KEC-KRC101M Datasheet
599Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC101S KEC-KRC101S Datasheet
665Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results

Podobny opis - KRC101

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com