Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BUZ50B Arkusz danych(PDF) 7 Page - Siemens Semiconductor Group

Numer części BUZ50B
Szczegółowy opis  SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Strona internetowa  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ50B Arkusz danych(HTML) 7 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ50B Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50B Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50B Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50B Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50B Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50B Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50B Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50B Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ50B Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
07/96
Semiconductor Group
BUZ 50 B
Gate threshold voltage
VGS (th) = ƒ(Tj)
parameter:
V
GS = VDS, ID = 1 mA
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
V
4.6
V
GS(th)
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
2%
typ
98%
Drain-source on-resistance
RDS (on) = ƒ(Tj)
parameter:
ID = 1.5 A, VGS = 10 V
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
0
4
8
12
16
20
24
28
32
38
R
DS (on)
typ
98%
Typ. capacitances
C = f (VDS)
parameter:
VGS = 0V, f = 1MHz
0
5
10
15
20
25
30
V
40
V
DS
-2
10
-1
10
0
10
1
10
nF
C
C
rss
C
oss
C
iss
Forward characteristics of reverse diode
IF = ƒ(VSD)
parameter:
Tj, tp = 80 µs
-2
10
-1
10
0
10
1
10
A
I
F
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
V
3.0
V
SD
T
j = 25 °C typ
T
j = 25 °C (98%)
T
j = 150 °C typ
T
j = 150 °C (98%)


Podobny numer części - BUZ50B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BUZ50B NJSEMI-BUZ50B Datasheet
102Kb / 4P
   Enhancement mode
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ50B ISC-BUZ50B Datasheet
333Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - BUZ50B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ80A SIEMENS-BUZ80A Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ310 SIEMENS-BUZ310 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50C SIEMENS-BUZ50C Datasheet
203Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50A SIEMENS-BUZ50A Datasheet
207Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ311 SIEMENS-BUZ311 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
logo
Infineon Technologies A...
SPD09P06PL INFINEON-SPD09P06PL_08 Datasheet
1Mb / 9P
   SIPMOS Power-Transistor Feature N-Channel Enhancement mode
Rev 2.5 2008-07-29
IPI47N10S-33 INFINEON-IPI47N10S-33 Datasheet
2Mb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor Feature N-Channel Enhancement mode
2006-02-14
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ205 SIEMENS-BUZ205 Datasheet
338Kb / 6P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ385 SIEMENS-BUZ385 Datasheet
155Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
BUZ215 SIEMENS-BUZ215 Datasheet
120Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode FREDFET)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com