Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BUZ73 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

Numer części BUZ73
Szczegółowy opis  SIPMOS Power Transistor
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Strona internetowa  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ73 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ73 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ73 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
Semiconductor Group
2
07/96
BUZ 73
Electrical Characteristics, at
Tj = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Static Characteristics
Drain- source breakdown voltage
VGS = 0 V, ID = 0.25 mA, Tj = 25 °C
V(BR)DSS
200
-
-
V
Gate threshold voltage
VGS=VDS, ID = 1 mA
VGS(th)
2.1
3
4
Zero gate voltage drain current
VDS = 200 V, VGS = 0 V, Tj = 25 °C
VDS = 200 V, VGS = 0 V, Tj = 125 °C
IDSS
-
-
10
0.1
100
1
µA
Gate-source leakage current
VGS = 20 V, VDS = 0 V
IGSS
-
10
100
nA
Drain-Source on-resistance
VGS = 10 V, ID = 4.5 A
RDS(on)
-
0.3
0.4


Podobny numer części - BUZ73

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BUZ73 INFINEON-BUZ73 Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ73 ISC-BUZ73 Datasheet
66Kb / 2P
   Fast Switching Speed
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ73A SIEMENS-BUZ73A Datasheet
182Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ73A INTERSIL-BUZ73A Datasheet
42Kb / 5P
   5.8A, 200V, 0.600 Ohm, N-Channel Power MOSFET
October 1998
logo
Infineon Technologies A...
BUZ73A INFINEON-BUZ73A Datasheet
86Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results

Podobny opis - BUZ73

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com