Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3N65G-TN3-T Arkusz danych(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

Numer części 3N65G-TN3-T
Szczegółowy opis  3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UTC [Unisonic Technologies]
Strona internetowa  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

3N65G-TN3-T Arkusz danych(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  3N65G-TN3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 3N65G-TN3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 3N65G-TN3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 3N65G-TN3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 3N65G-TN3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 3N65G-TN3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 3N65G-TN3-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 3N65G-TN3-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
3N65
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R502-590.B
TYPICAL CHARACTERISTICS


Podobny numer części - 3N65G-TN3-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
3N65G-TN3-T UTC-3N65G-TN3-T Datasheet
399Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Podobny opis - 3N65G-TN3-T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
3N65Z UTC-3N65Z Datasheet
350Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N65A UTC-3N65A Datasheet
399Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N65K UTC-3N65K Datasheet
396Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM7N65A TSC-TSM7N65A Datasheet
514Kb / 6P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
Microdiode Electronics ...
10N65F CHENDA-10N65F Datasheet
527Kb / 4P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
6N65 DYELEC-6N65 Datasheet
1Mb / 8P
   650V N-Channel Power MOSFET
7N65 DYELEC-7N65 Datasheet
2Mb / 9P
   650V N-Channel Power MOSFET
8N65 DYELEC-8N65 Datasheet
1Mb / 9P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM12N65 TSC-TSM12N65 Datasheet
474Kb / 8P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
4N65 DYELEC-4N65 Datasheet
2Mb / 10P
   650V N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com