Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ULN2803 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies |
|
ULN2803 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies |
4 / 6 page ULN2803 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 4 of 6 www.unisonic.com.tw QW-R113-004.E TEST CIRCUIT OPEN ICEX OPEN VCE VIN 1. ICEX OPEN IOUT IIN VCE, VCE (sat) hFE = IOUT IIN 2. VCE (sat), hFE OPEN IIN (ON) VIN 3. IIN (ON) OPEN OPEN IOUT 4. IIN (OFF) OPEN IOUT IIN VCE 5. VIN (ON) OPEN 6. IR OPEN IIN (OFF) VIN (ON) VR IR IF 7. VF VF OPEN OPEN 8. tON, tOFF RL PULSE GENERATOR OPEN VOUT OUTPUT INPUT (Note 2) (Note 1) CL = 15pF (Note 3) VIH 0 VOH VOL tf tr 90% 50% 10% 90% 10% 50% tON 50μs 50% 50% tOFF INPUT OUTPUT Note1: Pulse width 50 μs, duty cycle 10% Output impedance 50 Ω, tr<=5ns, tf<=10ns Note2: R1: 0, VIH: 3V Note3: CL includes probe and jig capacitance. |
Podobny numer części - ULN2803 |
|
Podobny opis - ULN2803 |