Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74LV4051D Arkusz danych(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors |
|
74LV4051D Arkusz danych(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors |
10 / 26 page 74LV4051_4 © NXP B.V. 2009. All rights reserved. Product data sheet Rev. 04 — 10 August 2009 10 of 26 NXP Semiconductors 74LV4051 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 9.3 On resistance waveform and test circuit RON =VSW /ISW. Fig 11. Test circuit for measuring RON V 001aak411 GND VI VSW ISW GND = VEE S0 to S2 E Z VIH or VIL VCC Yn Vi = 0 V to VCC − VEE Fig 12. Typical RON as a function of input voltage 001aak412 VI (V) 0 4.8 1.2 2.4 3.6 120 60 180 RON ( Ω) 0 VCC = 2.0 V VCC = 3.0 V VCC = 4.5 V |
Podobny numer części - 74LV4051D |
|
Podobny opis - 74LV4051D |