Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Z0109MA Arkusz danych(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors |
|
Z0109MA Arkusz danych(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors |
2 / 6 page Thyristors 4-Quadrant Triacs I T(RMS) (A) V DRM (V) I GT (max) (mA) SOT54 (TO92) SOT78 (TO220AB) SOT78D (internally insulated TO220AB) SOT82 SOT186A (isolated TO220AB) SOT223 SOT404 (D2PAK) SOT428 (DPAK) 0.6 400 5/5/5/7 MAC97A6 600 5/5/5/7 MAC97A8 400 / 600 5/5/5/7 BT1306-D 0.8 400 / 600 5/5/5/7 BT1308-D BT1308W-D 600 5/5/5/7 Z00607MA 1 600 3/3/3/7 BT131W 600 / 800 3/3/3/7 BT131 600 / 800 5/5/5/7 BT131-D 600 / 800 10/10/10/10 BT131-E 600 / 800 3/3/3/5 Z0103MA/NA Z0103MN/NN 600 / 800 5/5/5/7 Z0107MA/NA Z0107MN/NN 600 / 800 10/10/10/10 Z0109MA/NA Z0109MN/NN 600 / 800 3/3/3/5 Z0103MA0/NA0** Z0103MN0/NN0** 600 / 800 5/5/5/7 Z0107MA0/NA0** Z0107MN0/NN0** 600 / 800 10/10/10/10 Z0109MA0/NA0** Z0109MN0/NN0** 600 5/5/5/10 BT132-D* 4 600 D/E/-/G BT134 800 E/- BT134 600 D/- BT136 BT136X BT136S 600 F BT136X BT136S 600 / 800 E BT136 BT136X BT136B BT136S 800 F BT136S 800 - BT136X BT136S 6 600 F/-/G BT236X 800 -/G BT236X 8 600 D/-/G BT137 BT137X BT137S 600 E BT137 BT137X BT137B BT137S 600 F BT137X BT137B BT137S 800 E BT137 BT137X BT137S 800 F BT137B BT137S 800 - BT137 BT137X BT137B 800 G BT137B BT137S 12 600 D BT138 BT138X 600 -/G BT138 BT138X BT138B 600 F BT138X BT138B 600 / 800 E BT138 BT138Y BT138X BT138B 800 F BT138X 800 - BT138 BT138X 800 G BT138 16 600 E/- BT139 BT139X BT139B 600 F BT139X BT139B 600 G BT139X BT139B 800 E BT139 BT139B 800 F BT139B 800 - BT139 BT139X BT139B 800 G BT139 BT139B 20 600 50/50/50/75 MAC223A8X 25 400 50/50/50/75 MAC223A6 600 / 800 - BTA140 * Large chip / high I TSM ** Enhanced immunity to false triggering I GT key: D 5 mA (10 mA in3+) E 10 mA (25 mA in 3+) F 25 mA (70 mA in 3+) - 35 mA (70 mA in 3+) G 50 mA (100 mA in 3+) brb643 3-Quadrant 4-Quadrant Type number BTA312B-600CT BT137X-600D VDRM High Tj max 150 °C Gate sensitivity IGT max: D = 5/5/5 mA E = 10/10/10 mA F = 25/25/25 mA C = 35/35/35 mA B = 50/50/50 mA Gate sensitivity IGT max: D E F G = 5/5/5/10 mA = 10/10/10/25 mA = 25/25/25/70 mA = 35/35/35/70 mA = 50/50/50100 mA Package indentifier: B S W X Y = SOT78 (TO220AB) = SOT404 (D2PAK) = SOT428 (DPAK) = SOT223 = SOT186A (isolated TO220AB) = SOT78D (internally insulated TO220AB) Triacs part numbering |
Podobny numer części - Z0109MA |
|
Podobny opis - Z0109MA |