Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Arkusz danych(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2
Szczegółowy opis  Technology: InGaN on Sapphire
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Arkusz danych(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A
LCW JDSH.EC
2012-02-15
9
Color Temperature 4000K
5) page 24
Farbtemperatur 4000K
5) Seite 24
6O
0.3916
0.3771
8P
0.4067
0.3982
0.3943
0.3852
0.4097
0.4065
0.4006
0.3815
0.4164
0.4029
0.4036
0.3898
0.4198
0.4115
7O
0.3943
0.3852
5Q
0.4061
0.3773
0.3969
0.3934
0.4095
0.3858
0.4036
0.3898
0.4147
0.3814
0.4067
0.3982
0.4185
0.3902
8O
0.3969
0.3934
6Q
0.4095
0.3858
0.3996
0.4015
0.4129
0.3944
0.4067
0.3982
0.4185
0.3902
0.4097
0.4065
0.4223
0.3989
5P
0.3975
0.3731
7Q
0.4129
0.3944
0.4006
0.3815
0.4164
0.4029
0.4061
0.3773
0.4223
0.3989
0.4095
0.3858
0.4261
0.4077
6P
0.4006
0.3815
8Q
0.4164
0.4029
0.4036
0.3898
0.4198
0.4115
0.4095
0.3858
0.4261
0.4077
0.4129
0.3944
0.4299
0.4165
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
5L
0.3670
0.3578
7M
0.3799
0.3828
0.3692
0.3677
0.3826
0.3931
0.3746
0.3624
0.3885
0.3882
0.3773
0.3726
0.3916
0.3987
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy


Podobny numer części - LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCWJDSH.EC OSRAM-LCWJDSH.EC Datasheet
1Mb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
More results

Podobny opis - LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SIPAT Co,Ltd
SP42450 SIPAT-SP42450 Datasheet
309Kb / 10P
   SP5T Absorptive Silicon-on-Sapphire
logo
Vishay Siliconix
VLWW960 VISHAY-VLWW960 Datasheet
251Kb / 9P
   Utilizing InGaN technology
Rev. 1.1, 05-Mar-08
VLMW322 VISHAY-VLMW322 Datasheet
217Kb / 8P
   High efficient INGaN technology
Rev. 1.3, 16-May-13
VLMW45R1S1-5K6L-08 VISHAY-VLMW45R1S1-5K6L-08 Datasheet
182Kb / 8P
   High efficient InGaN technology
Rev. 1.4, 03-Aug-15
VLMW41 VISHAY-VLMW41 Datasheet
181Kb / 8P
   High efficient InGaN technology
Rev. 1.8, 03-Aug-15
logo
Seoul Semiconductor
EWT801-S SEOUL-EWT801-S Datasheet
296Kb / 21P
   Package: White PLCC2 White Color Technology: InGan/Gan
logo
Lite-On Technology Corp...
LTL1CHTBK3 LITEON-LTL1CHTBK3 Datasheet
178Kb / 8P
   LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
LTST-C170TBKT LITEON-LTST-C170TBKT Datasheet
548Kb / 11P
   LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
logo
Vishay Siliconix
TLHB44K2M1 VISHAY-TLHB44K2M1 Datasheet
104Kb / 5P
   GaN on SiC technology
Rev. 1.2, 14-Oct-14
logo
Hantronix,Inc
HDG12864F-1 HANTRONIX-HDG12864F-1 Datasheet
26Kb / 1P
   Chip On Glass technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com