Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1
Szczegółowy opis  Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
LCW JNSH.PC
2011-06-09
3
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
T
op
– 30 … + 85
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
T
stg
– 40 … + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
T
j
+ 110
°C
Maximaler Durchlassstrom
Maximal Forward current
(
T
S=25°C)
I
F
30
mA
Stoßstrom
Surge current
t
10 µs, D = 0.005, T
S=25°C
I
FM
100
mA
Sperrspannung
3) Seite 20
Reverse voltage
3) page 20
(
T
S=25°C)
V
R
5
V


Podobny numer części - LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.PC-BUCQ-5H7I-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BUCQ-5H7I-1 Datasheet
1Mb / 22P
   Retrofits and fixtures
LCWJNSH.PC-BUCQ-5L7N-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BUCQ-5L7N-1 Datasheet
1Mb / 22P
   Retrofits and fixtures
LCWJNSH.PC-BUCQ-5R8T-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BUCQ-5R8T-1 Datasheet
1Mb / 22P
   Retrofits and fixtures
More results

Podobny opis - LCWJNSH.PC-BRBT-5L7N-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCW_JNSH.PC-203162 OSRAM-LCW_JNSH.PC-203162 Datasheet
2Mb / 21P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF6MR12W2M1B70 INFINEON-FF6MR12W2M1B70 Datasheet
536Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
OSRAM GmbH
LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 OSRAM-LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 Datasheet
2Mb / 18P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF11MR12W1M1B70 INFINEON-FF11MR12W1M1B70 Datasheet
514Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
List of Unclassifed Man...
LWW5SG ETC1-LWW5SG Datasheet
178Kb / 15P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
eupec GmbH
BSM35GB120DLC EUPEC-BSM35GB120DLC Datasheet
87Kb / 8P
   vorlafige Daten preliminary data
logo
OSRAM GmbH
LSGF971 OSRAM-LSGF971 Datasheet
63Kb / 7P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
LGY870 OSRAM-LGY870 Datasheet
132Kb / 13P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
logo
List of Unclassifed Man...
LBW5SG ETC1-LBW5SG Datasheet
200Kb / 14P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
OSRAM GmbH
LWV283 OSRAM-LWV283 Datasheet
521Kb / 15P
   White Hyper-Bright LED Vorlaufige Daten / Preliminary Data
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com