Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LC0402FC12C Arkusz danych(PDF) 3 Page - Protek Devices

Numer części LC0402FC12C
Szczegółowy opis  200W LOW CAPACITANCE FLIP CHIP TVS ARRAY
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PROTEC [Protek Devices]
Strona internetowa  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

LC0402FC12C Arkusz danych(HTML) 3 Page - Protek Devices

  LC0402FC12C Datasheet HTML 1Page - Protek Devices LC0402FC12C Datasheet HTML 2Page - Protek Devices LC0402FC12C Datasheet HTML 3Page - Protek Devices LC0402FC12C Datasheet HTML 4Page - Protek Devices LC0402FC12C Datasheet HTML 5Page - Protek Devices LC0402FC12C Datasheet HTML 6Page - Protek Devices LC0402FC12C Datasheet HTML 7Page - Protek Devices LC0402FC12C Datasheet HTML 8Page - Protek Devices LC0402FC12C Datasheet HTML 9Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05139.R10 912
Page 3
LC0402FC3.3C - LC0402FC36C
TyPICAL DEvICE ChARACTERIsTICs
FIGuRE 1
PEAK PuLsE POWER vs PuLsE TIME
t
d - Pulse Duration - µs
200W, 8/20µs Waveform
0.1
1
10
100
1,000
10,000
10
100
1,000
10,000
Peak Pulse Power
8/20µs
Average Power
FIGuRE 3
POWER DERATING CuRvE
T
A - Ambient Temperature - °C
0
25
50
75
100
125
150
0
20
40
60
80
100
TEST
WAVEFORM
PARAMETERS
t
f = 8µs
t
d = 20µs
t
f
e-t
Peak Value I
PP
t
d = t/(IPP/2)
FIGuRE 2
PuLsE WAvE FORM
t - Time - µs
0
5
10
15
20
25
30
0
20
40
60
80
100
120


Podobny numer części - LC0402FC12C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Protek Devices
LC0402FC12C PROTEC-LC0402FC12C Datasheet
623Kb / 9P
   200W LOW CAPACITANCE flip chip tvs array
More results

Podobny opis - LC0402FC12C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Protek Devices
LC0402FC3.3C PROTEC-LC0402FC3.3C Datasheet
623Kb / 9P
   200W LOW CAPACITANCE flip chip tvs array
LC0404FC3.3C PROTEC-LC0404FC3.3C_11 Datasheet
537Kb / 8P
   200W LOW CAPACITANCE flip chip tvs array
LC0408FC3.3C PROTEC-LC0408FC3.3C_11 Datasheet
622Kb / 9P
   200w low capacitance flip chip tvs array
LC0404FC3.3C PROTEC-LC0404FC3.3C_12 Datasheet
538Kb / 8P
   200W LOW CAPACITANCE FLIP CHIP TVS ARRAY
LC0406FC3.3C PROTEC-LC0406FC3.3C_11 Datasheet
622Kb / 9P
   200w low capacitance flip chip tvs array
LC0406FC3.3C PROTEC-LC0406FC3.3C_12 Datasheet
624Kb / 9P
   200W LOW CAPACITANCE FLIP CHIP TVS ARRAY
ULC0402FC36C PROTEC-ULC0402FC36C_12 Datasheet
530Kb / 8P
   200W LOW CAPACITANCE UNBUMPED FLIP CHIP TVS ARRAY
ULC0402FC3.3C PROTEC-ULC0402FC3.3C_11 Datasheet
528Kb / 8P
   200W LOW CAPACITANCE unbumpe d flip chip tvs array
ESD4-LFC PROTEC-ESD4-LFC_12 Datasheet
466Kb / 6P
   LOW CAPACITANCE FLIP CHIP TVS ARRAY
ESD4-LFC PROTEC-ESD4-LFC_11 Datasheet
464Kb / 6P
   LOW CAPACITANCE flip chip tvs array
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com