Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STEVAL-TDR025V1 Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
STEVAL-TDR025V1 Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
3 / 10 page STEVAL-TDR025V1 Electrical characteristics Doc ID 18122 Rev 1 3/10 1 Electrical characteristics TA = + 25 °C, VDD = 7.2 V, Idq = 100 mA Table 2. Electrical specifications Symbol Test conditions Min. Typ. Max. Unit Freq Frequency range 380 520 MHz POUT 1W Gain @ PIN = 15 dBm 15.5 ± 0.7 dB ND @ PIN = 15 dBm 58 - 67 % H2 2nd harmonic @ PIN = 15 dBm TBD dBc H3 3rd harmonic @ PIN = 15 dBm TBD dBc VSWR Load mismatch all phases @ POUT = 1 W 20:1 |
Podobny numer części - STEVAL-TDR025V1 |
|
Podobny opis - STEVAL-TDR025V1 |