Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

54062701400 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

Numer części 54062701400
Szczegółowy opis  0603 (1608) drahtgewickelt (AgPd/Ni/Sn Metallisierung)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SUMIDA [Sumida Corporation]
Strona internetowa  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

54062701400 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  54062701400 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 54062701400 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
-
-
Allgemeine Eigenschaften zu den
drahtgewickelten SMD-Spulen
Bauform 0603 / Baureihe 5406
SUMIDA Components erweitert sein Spektrum der
drahtgewickelten Chipspulen der Baugröße 0603. Auf
Keramikkörper sind nun Induktivitäten von 1,5 nH bis
470 nH verfügbar.
Diese Induktivitätswerte werden auf SUMIDA Compo-
nents-Keramikkörpern gewickelt, wodurch besonders
hohe Resonanzfrequenzen bzw. Güten spezifiziert wer-
den können. Dadurch eignen sie sich für Applikationen
mit besonderen Ansprüchen z.B. für
HF-Technik
Antennenverstärker
Tuner, Basisstationen oder
SAT-Receiver
Zusätzlich bietet SUMIDA Components nun auch
SMD-Spulen der Bauform 0603 gewickelt auf einem
Ferrit-Kern an. Hier sind Induktivitäten von 470 nH
bis 2700 nH verfügbar.
Anfragen nach Sonderinduktivitäten oder -toleranzen
werden auf Machbarkeit überprüft.
General Characteristics of Wire-
wound SMD Inductors
Size 0603 / Series 5406
SUMIDA Components´ extended the programme of exi-
sting wire-wound chip inductors size 0603. On ceramic
bodies there are a wide range of inductances available
from 1,5 nH to 470 nH. All inductance values are wound
on SUMIDA Components ceramic bodies which perform
extraordinary high resonance frequencies and quality
factors. Therefore, they are suited for applications with
special requirements as for:
RF technique
Antenna Amplifiers
Tuners, Base Stations or
SAT Receivers
Additional SUMIDA Components offers now the
SMD inductors size 0603 wired on a ferrite body.
Here are inductances from 470nH to 2700 nH
available.
Feasibility of special inductances or tolerances are tested
on request.
1) Standard-Toleranzen - engere Toleranzen auf Anfrage
Standard tolerances - tighter tolerances on request
2) Nennstrom (max) bis 85° C Umgebungstemperatur
maximum rated current at ambient temperature 85° C
Symbol
Symbol
Material des Spulenkerns
Material of the coil core
Keramik / Ceramic
Material des Spulenkerns
Material of the coil core
Ferrit / Ferrite
Induktivität
L
1,5 ...470 nH
470 ... 2700 nH
Inductance
Toleranz
-
2/5/10/20 % 1)
2/5/10/20 % 1)
Tolerance
Minimale Güte
Q
min
22 ... 45
12
Minimum Q-factor
Eigenresonanzfrequenz
f
res , min
> 6000 ... 810 MHz
600 ... 200 MHz
Self resonance0 frequency
Max. Gleichstromwiderstand
R
DC, max
25 ... 4000 m
Ω
400 ... 200 m
Ω
Max. DC resistance
Nennstrom (bez. auf 85 °C)
I
N
1000 ... 80 mA 2)
460 ... 180 mA 2)
Nominal Current (ref. To 85 °C)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich
-
- 55 ... 125° C
- 55 ... 125° C
permissable operating temperature range
- 19 -


Podobny numer części - 54062701400

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sumida Corporation
54062701400 SUMIDA-54062701400 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Serie SMT Chipinduktivit채ten
54062701400 SUMIDA-54062701400 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
More results

Podobny opis - 54062701400

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
logo
Inolux Corporation
HT-F199TW5 INOLUX-HT-F199TW5 Datasheet
1Mb / 16P
   0.25mm Height InGaN White 0603 (1608)
logo
Murata Manufacturing Co...
NCP18WM154J03RB MURATA-NCP18WM154J03RB Datasheet
1Mb / 44P
   Temperature Sensor and Compensation 0603 (1608) Size
logo
Kingbright Corporation
APT1608XXX KINGBRIGHT-APT1608XXX Datasheet
214Kb / 1P
   SUPER THIN SMD CHIP LED 1608(0603)
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFDIP1608060LW8Q1C WALSIN-RFDIP1608060LW8Q1C Datasheet
455Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
RFDIP1608070G4T WALSIN-RFDIP1608070G4T Datasheet
219Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
logo
Rohm
CSL1104WBX ROHM-CSL1104WBX Datasheet
962Kb / 11P
   1608 (0603) size, compact and high intensity reflector type
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
HMK107C7224KA-TE TAIYO-YUDEN-HMK107C7224KA-TE Datasheet
331Kb / 2P
   Item Summary 0.22uF짹10%, 100V, X7S, 0603/1608 (EIA/JIS)
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFLPF1608060ABT WALSIN-RFLPF1608060ABT Datasheet
400Kb / 2P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
RFLPF1608060FM1T73 WALSIN-RFLPF1608060FM1T73 Datasheet
287Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com