Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDC8878 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDC8878
Szczegółowy opis  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 8.0 A, 16 m廓
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC8878 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC8878 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
©2012 Fairchild Semiconductor Corporation
5
www.fairchildsemi.com
FDC8878 Rev.C2
Figure 13.
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
110
100
1000
0.001
0.01
0.1
1
SINGLE PULSE
RθJA = 175
o
C/W
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (s)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
2
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJA x RθJA + TA
Junction-to-Ambient Transient Thermal Response Curve
Typical Characteristics T
J = 25°C unless otherwise noted


Podobny numer części - FDC8878

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDC8884 FAIRCHILD-FDC8884 Datasheet
267Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 30 V, 6.5 A, 23 m廓
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC8884 VBSEMI-FDC8884 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDC8886 FAIRCHILD-FDC8886 Datasheet
267Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 30 V, 6.5 A, 23 m廓
More results

Podobny opis - FDC8878

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDML7610S FAIRCHILD-FDML7610S Datasheet
476Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 28 A, 4.2 m廓
FDMS8018 FAIRCHILD-FDMS8018 Datasheet
318Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 120 A, 1.8 m廓
FDMS8020 FAIRCHILD-FDMS8020 Datasheet
263Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 42 A, 2.5 m廓
logo
ON Semiconductor
FDMS86381-F085 ONSEMI-FDMS86381-F085 Datasheet
565Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 80 V, 30 A, 22 m廓
August-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS7700S FAIRCHILD-FDMS7700S Datasheet
471Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 40 A, 2.4 m廓
FDMS7600AS FAIRCHILD-FDMS7600AS Datasheet
470Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 40 A, 2.8 m廓
FDMC7660 FAIRCHILD-FDMC7660 Datasheet
255Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓
FDMC7696 FAIRCHILD-FDMC7696 Datasheet
262Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 12 A, 11.5 m廓
FDMS7650 FAIRCHILD-FDMS7650_12 Datasheet
248Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 100 A, 0.99 m廓
FDMS8820 FAIRCHILD-FDMS8820 Datasheet
273Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 116 A, 2.0 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com