Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDZ375P Arkusz danych(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDZ375P
Szczegółowy opis  P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 78 m廓
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDZ375P Arkusz danych(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDZ375P_10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ375P_10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ375P_10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ375P_10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ375P_10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDZ375P_10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
©2010 Fairchild Semiconductor Corporation
FDZ375P Rev.C
Figure 7.
036
9
12
0
1.5
3.0
4.5
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = -3.3 A
VDD = -10 V
VDD = -12 V
VDD = -8 V
Gate Charge Characteristics
Figure 8.
0.1
1
10
20
10
100
1000
5000
f = 1 MHz
VGS = 0 V
-VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Crss
Coss
Ciss
Capacitance vs Drain
to Source Voltage
Figure 9. Forward Bias Safe
Operating Area
Figure 10. Single Pulse Maximum
Power Dissipation
Figure 11.
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
110
100
1000
0.001
0.01
0.1
1
SINGLE PULSE
RθJA = 260
o
C/W
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
2
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJA x RθJA + TA
Junction-to-Ambient Transient Thermal Response Curve
Typical Characteristics T
J = 25°C unless otherwise noted
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
110
100
1000
0.1
1
10
100
1000
SINGLE PULSE
RθJA = 260
oC/W
TA = 25
oC
t, PULSE WIDTH (sec)
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
30
100 us
10 s
1 s
DC
100 ms
10 ms
1 ms
-VDS, DRAIN to SOURCE VOLTAGE (V)
THIS AREA IS
LIMITED BY r
DS(on)
SINGLE PULSE
TJ = MAX RATED
RθJA = 260
oC/W
TA = 25
oC


Podobny numer części - FDZ375P_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ375P FAIRCHILD-FDZ375P Datasheet
297Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 78 m廓
More results

Podobny opis - FDZ375P_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ375P FAIRCHILD-FDZ375P Datasheet
297Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 78 m廓
FDZ371PZ FAIRCHILD-FDZ371PZ Datasheet
274Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.7 A, 75 m廓
FDZ197PZ FAIRCHILD-FDZ197PZ Datasheet
294Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET -20 V, -3.8 A, 64 m廓
FDZ192NZ FAIRCHILD-FDZ192NZ Datasheet
309Kb / 7P
   N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET 20 V, 5.3 A, 39 m廓
FDZ372NZ FAIRCHILD-FDZ372NZ Datasheet
297Kb / 7P
   N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET
FDZ391P FAIRCHILD-FDZ391P Datasheet
256Kb / 7P
   P-Channel 1.5 V PowerTrench짰 Thin WL-CSP MOSFET
FDMA410NZ FAIRCHILD-FDMA410NZ Datasheet
315Kb / 7P
   Single N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 9.5 A, 23 m廓
FDMA7628 FAIRCHILD-FDMA7628 Datasheet
248Kb / 7P
   Single N-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 MOSFET 20 V, 9.4 A, 14.5 m廓
FDZ291P FAIRCHILD-FDZ291P_06 Datasheet
247Kb / 6P
   P-Channel 1.5 V Specified PowerTrench짰 BGA MOSFET
FDMC6679AZ FAIRCHILD-FDMC6679AZ Datasheet
305Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -30 V, -20 A, 10 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com