Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FGB40N60SM Arkusz danych(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FGB40N60SM
Szczegółowy opis  600V, 40A Field Stop IGBT
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FGB40N60SM Arkusz danych(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FGB40N60SM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGB40N60SM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGB40N60SM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB40N60SM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB40N60SM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB40N60SM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB40N60SM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB40N60SM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FGB40N60SM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
www.fairchildsemi.com
FGB40N60SM Rev. A
Electrical Characteristics of the IGBT (Continued)
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max
Units
Qg
Total Gate Charge
VCE = 400V, IC = 40A,
VGE = 15V
-
119
180
nC
Qge
Gate to Emitter Charge
-
13
20
nC
Qgc
Gate to Collector Charge
-
58
90
nC


Podobny numer części - FGB40N60SM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FGB40N6S2 FAIRCHILD-FGB40N6S2 Datasheet
176Kb / 8P
   600V, SMPS II Series N-Channel IGBT
More results

Podobny opis - FGB40N60SM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FGH40N60SF FAIRCHILD-FGH40N60SF Datasheet
683Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60UF FAIRCHILD-FGH40N60UF Datasheet
710Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60SMDF FAIRCHILD-FGH40N60SMDF Datasheet
357Kb / 10P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60SFD FAIRCHILD-FGH40N60SFD Datasheet
806Kb / 9P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH40N60UFD FAIRCHILD-FGH40N60UFD Datasheet
793Kb / 9P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGI40N60SF FAIRCHILD-FGI40N60SF Datasheet
728Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
logo
Rohm
RGCL80TK60D ROHM-RGCL80TK60D Datasheet
909Kb / 13P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
RGCL80TK60 ROHM-RGCL80TK60 Datasheet
763Kb / 11P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
RGCL80TS60 ROHM-RGCL80TS60 Datasheet
755Kb / 11P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
RGCL80TS60D ROHM-RGCL80TS60D Datasheet
907Kb / 13P
   600V 40A Field Stop Trench IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com