Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Z0107MA Arkusz danych(PDF) 4 Page - Apollo Electron Co., Ltd.

Numer części Z0107MA
Szczegółowy opis  Sensitive Triac
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  APOLLOELECTRON [Apollo Electron Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.aelectron.com
Logo APOLLOELECTRON - Apollo Electron Co., Ltd.

Z0107MA Arkusz danych(HTML) 4 Page - Apollo Electron Co., Ltd.

  Z0107MA Datasheet HTML 1Page - Apollo Electron Co., Ltd. Z0107MA Datasheet HTML 2Page - Apollo Electron Co., Ltd. Z0107MA Datasheet HTML 3Page - Apollo Electron Co., Ltd. Z0107MA Datasheet HTML 4Page - Apollo Electron Co., Ltd. Z0107MA Datasheet HTML 5Page - Apollo Electron Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TN1A60
4/5
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
0
10
1
10
2
10
3
R
θ (J-C)
R
θ (J-A)
Time (sec)
-50
0
50
100
150
0.1
1
10
I
+
GT3
I
+
GT1
I
_
GT1
I
_
GT3
Junction Temperature [
oC]
Fig 8. Transient Thermal Impedance
Fig 7. Gate Trigger Current vs.
Junction Temperature


Podobny numer części - Z0107MA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
Z0107MA PHILIPS-Z0107MA Datasheet
267Kb / 12P
   Triacs
Rev. 02-12 September 2002
logo
STMicroelectronics
Z0107MA STMICROELECTRONICS-Z0107MA Datasheet
74Kb / 8P
   1A TRIACS
Z0107MA STMICROELECTRONICS-Z0107MA Datasheet
96Kb / 9P
   1 A Triacs
logo
NXP Semiconductors
Z0107MA NXP-Z0107MA Datasheet
183Kb / 12P
   Logic level four-quadrant triac
Rev. 03-5 August 2009
logo
ON Semiconductor
Z0107MA ONSEMI-Z0107MA Datasheet
195Kb / 10P
   Sensitive Gate Triacs Series Silicon Bidirectional Thyristors
June, 2009??Rev. 2
More results

Podobny opis - Z0107MA

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Apollo Electron Co., Lt...
TN1A80 APOLLOELECTRON-TN1A80 Datasheet
1Mb / 6P
   Sensitive Triac
TP4A60S APOLLOELECTRON-TP4A60S Datasheet
1Mb / 5P
   Sensitive Gate Triac
logo
New Jersey Semi-Conduct...
T2322B NJSEMI-T2322B Datasheet
103Kb / 2P
   Sensitive Gate Triac
logo
Apollo Electron Co., Lt...
TD4A60S APOLLOELECTRON-TD4A60S Datasheet
1Mb / 5P
   Sensitive Gate Triac
logo
Unisonic Technologies
BTA04 UTC-BTA04_15 Datasheet
189Kb / 5P
   SENSITIVE GATE TRIAC
logo
Apollo Electron Co., Lt...
TR4A60S APOLLOELECTRON-TR4A60S Datasheet
4Mb / 6P
   Sensitive Gate Triac
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
STU4A60S WINSEMI-STU4A60S Datasheet
483Kb / 5P
   Sensitive Gate Triac
WTD4A60S WINSEMI-WTD4A60S Datasheet
445Kb / 5P
   Sensitive Gate Triac
logo
STMicroelectronics
T405Q-600B-TR STMICROELECTRONICS-T405Q-600B-TR Datasheet
70Kb / 7P
   Sensitive 4Q 4A TRIAC
logo
NTE Electronics
NTE56045 NTE-NTE56045 Datasheet
21Kb / 2P
   TRIAC, 16A, Sensitive Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com