Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Arkusz danych(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1
Szczegółowy opis  Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Arkusz danych(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
2011-06-09
8
LCW JNSH.PC
Farbtemperatur 4500 K
Color temperature 4500 K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
5J
0.351
0.347
5K
0.359
0.352
0.352
0.356
0.361
0.362
0.361
0.362
0.369
0.368
0.359
0.352
0.367
0.358
6J
0.352
0.356
6K
0.361
0.362
0.354
0.365
0.363
0.371
0.363
0.371
0.371
0.378
0.361
0.362
0.369
0.368
7J
0.354
0.365
7K
0.363
0.371
0.355
0.374
0.364
0.381
0.364
0.381
0.374
0.387
0.363
0.371
0.371
0.378
Farbtemperatur 5000 K
Color temperature 5000 K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
5H
0.337
0.337
5I
0.344
0.343
0.337
0.345
0.345
0.352
0.345
0.352
0.353
0.358
0.344
0.343
0.352
0.349
6H
0.337
0.345
6I
0.345
0.352
0.337
0.353
0.346
0.360
0.346
0.360
0.354
0.367
0.345
0.352
0.353
0.358
7H
0.337
0.353
/I
0.346
0.360
0.338
0.362
0.346
0.369
0.346
0.369
0.355
0.376
0.346
0.360
0.354
0.367
8H
0.338
0.362
8I
0.346
0.369
0.338
0.370
0.347
0.378
0.347
0.378
0.356
0.385
0.346
0.369
0.355
0.376


Podobny numer części - LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
More results

Podobny opis - LCWJNSH.PC-BQBT-5R8T-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCWJNSH.PC-BRBT-5H7I-1 OSRAM-LCWJNSH.PC-BRBT-5H7I-1 Datasheet
2Mb / 20P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF6MR12W2M1B70 INFINEON-FF6MR12W2M1B70 Datasheet
536Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
OSRAM GmbH
LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 OSRAM-LUWJNSH.EC-BRBT-5C8E-1 Datasheet
2Mb / 18P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
logo
Infineon Technologies A...
FF11MR12W1M1B70 INFINEON-FF11MR12W1M1B70 Datasheet
514Kb / 8P
   Vorl채ufige Daten / Preliminary Data
datasheet V2.0 2020-05-11
logo
List of Unclassifed Man...
LWW5SG ETC1-LWW5SG Datasheet
178Kb / 15P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
eupec GmbH
BSM35GB120DLC EUPEC-BSM35GB120DLC Datasheet
87Kb / 8P
   vorlafige Daten preliminary data
logo
OSRAM GmbH
LSGF971 OSRAM-LSGF971 Datasheet
63Kb / 7P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
LGY870 OSRAM-LGY870 Datasheet
132Kb / 13P
   Vorlaufige Daten / Preliminary Data
logo
List of Unclassifed Man...
LBW5SG ETC1-LBW5SG Datasheet
200Kb / 14P
   Vorlaufige Daten Preliminary Data
logo
OSRAM GmbH
LWV283 OSRAM-LWV283 Datasheet
521Kb / 15P
   White Hyper-Bright LED Vorlaufige Daten / Preliminary Data
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com