Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LA1823 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LA1823 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device |
7 / 12 page LA1823, LA1823M No.6854-7/12 Coil specifications (bottom view) • FM-BPF : SA-309 (Sumida) 88MHz to 108MHz • FM-RF : SA-149 (Sumida) 3.6mm diameter, air core, 0.6mm wire, 41/2 T • FM-OSC : SA-151 (Sumida) 3.6mm diameter, air core, 0.6mm wire, 31/2 T • FM-IF filter, discriminator : SK107M1-AE-10, CDF107F-AE-029 (Toko) SFE10.7MA5, CDA10.7MG1-A (Murata) : tentative • AM-OSC : SA-181 (Sumida) 6-4 37T 3-1 74T 0.06UEW fo = 796kHz Qo ≥ 80 L = 140 μH : L7BRS-3132AQ (Toko) 3-1 64T 6-4 32T 0.06-2UEW fo = 796kHz Qo ≥ 65 L = 140 μH • AM-MIX : SA-1136 (Sumida) 3-2 122T 4-6 9T 2-1 62T 0.06UEW fo = 450kHz, Qo ≥ 65 180pF internal : PCFAZ-082 (Toko) 1-2 47T 2-3 100T 4-6 12T fo = 450kHz 180pF internal With AM-IF filter • AM-IF filter : SFU450B (Murata) • MW Bar-antenna : C8E-A0105 (Toko) 1-2 67T 3-4 9T fo = 796kHz Qu = 180min L = 260 μH 3 1 2 4 6 S VC GND pin3 VCC S 3 1 2 4 6 S VC GND pin3 VCC S VCC pin9 CF GND S 3 1 2 4 6 S S VCC pin9 GND 3 1 2 4 6 ACFA-450L08 S S Pin1 GND VC Pin2 SS 1 2 3 4 |
Podobny numer części - LA1823_09 |
|
Podobny opis - LA1823_09 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |