Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AM1L-2403S-NZ Arkusz danych(PDF) 4 Page - AIMTEC |
|
AM1L-2403S-NZ Arkusz danych(HTML) 4 Page - AIMTEC |
4 / 6 page Series AM1L-NZ 1 Watt | DC-DC Converter www.aimtec.com Tel: +1 514 620 2722 Toll free: + 1 888 9 AIMTEC (924 6832) F 051e R8.H 4 of 6 North America only Pin Out Specifications 1000VDC 3000VDC N.C: Not Connected Pin Single 1 - V Input 2 + V Input 3 N. C. 4 - V Output 5 .+V Output 6 N.C. 7 N.C. 8 N.C. Pin Single Dual 1 - V Input - V Input 2 + V Input + V Input 3 N.C. N.C. 4 Omitted Omitted 5 -V Output Common 6 N.C. -V Output 7 N.C. N.C. 8 +V Output +V Output 9 Omitted Omitted 10 N.C. N.C. 11 N.C. N.C. 12 N.C. N.C. Pin Dual 1 - V Input 2 + V Input 3 N. C. 4 Common 5 .-V Output 6 N.C. 7 +V Output 8 N.C. 9 N.C. 10 N.C. Pin Duel Separated 1 - V Input 2 + V Input 3 N.C. 5 - V1 Output 6 .+V1 Output 7 N.C 8 N.C 9 .+V2 Output 10 - V2 Output 12 N.C 13 N.C 14 N.C |
Podobny numer części - AM1L-2403S-NZ |
|
Podobny opis - AM1L-2403S-NZ |