Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD7224 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
AD7224 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Analog Devices |
8 / 8 page AD7224 REV. B –8– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 18-Pin Plastic (Suffix N) 18-Pin Ceramic (Suffix D) PLCC Package P-20A 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.356 (9.04) 0.350 (8.89) SQ 0.395 (10.02) 0.385 (9.78) SQ 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.050 (1.27) BSC 0.020 (0.50) R 19 3 TOP VIEW 18 14 9 8 PIN 1 IDENTIFIER 4 13 0.110 (2.79) 0.085 (2.16) 0.032 (0.81) 0.026 (0.66) 0.021 (0.53) 0.013 (0.33) 0.056 (1.42) 0.042 (1.07) 0.025 (0.63) 0.015 (0.38) 0.040 (1.01) 0.025 (0.64) 0.180 (4.57) 0.165 (4.19) 0.330 (8.38) 0.290 (7.37) LCCC Package E-20A 0.358 (9.09) MAX SQ 0.088 (2.24) 0.054 (1.37) 0.100 (2.54) 0.064 (1.63) 0.358 (9.09) 0.342 (8.69) SQ 0.075 (1.91) REF 0.075 (1.91) REF 0.011 (0.28) 0.007 (0.18) R TYP BOTTOM VIEW 0.015 (0.38) MIN 1 20 13 9 0.028 (0.71) 0.022 (0.56) 0.095 (2.41) 0.075 (1.90) 0.200 (5.08) BSC 0.100 (2.54) BSC 0.055 (1.40) 0.045 (1.14) 45 ° TYP 0.150 (3.81) BSC 0.050 (1.27) BSC 18-Pin Cerdip (Suffix Q) 18-Lead SOIC (R-18) PIN 1 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 1 18 10 9 0.4625 (11.75) 0.4469 (11.35) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 20-Lead SOIC (R-20) PIN 1 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 1 20 11 10 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 0.5118 (13.00) 0.4961 (12.60) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) |
Podobny numer części - AD7224 |
|
Podobny opis - AD7224 |