Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST0603XR101J251 Arkusz danych(PDF) 5 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
ST0603XR101J251 Arkusz danych(HTML) 5 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
5 / 10 page DIELECTRIC X7R SIZE 1812 1825 2220 2225 RATED VOLTAGE (VDC) 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100pF (101) 120pF (121) 150pF (151) 180pF (181) 220pF (221) 270pF (271) 330pF (331) 390pF (391) 470pF (471) 560pF (561) 680pF (681) 820pF (821) 1,000pF (102) 1,200pF (122) 1,500pF (152) 1,800pF (182) 2,200pF (222) 2,700pF (272) 3,300pF (332) 3,900pF (392) 4,700pF (472) 5,600pF (562) 6,800pF (682) 8,200pF (822) 0.010µF (103) 0.012µF (123) 0.015µF (153) 0.018µF (183) 0.022µF (223) 0.027µF (273) 0.033µF (333) 0.039µF (393) 0.047µF (473) 0.056µF (563) 0.068µF (683) 0.082µF (823) 0.10µF (104) 0.12µF (124) 0.15µF (154) 0.18µF (184) 0.22µF (224) 0.27µF (274) 0.33µF (334) 0.39µF (394) 0.47µF (474) 0.56µF (564) 0.68µF (684) 0.82µF (824) 1.0µF (105) 1.2µF (125) 1.5µF (155) 1.8µF (185) 2.2µF (225) 2.7µF (275) 3.3µF (335) 3.9µF (395) 4.7µF (475) Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors RoHS MERITEK ST Series Rev.7 |
Podobny numer części - ST0603XR101J251 |
|
Podobny opis - ST0603XR101J251 |