Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9040A Arkusz danych(PDF) 10 Page - Analog Devices

Numer części AD9040A
Szczegółowy opis  10-Bit 40 MSPS A/D Converter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9040A Arkusz danych(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD9040A Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9040A Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9040A Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9040A Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9040A Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9040A Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9040A Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9040A Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9040A Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
AD9040A
REV. B
–10–
+5V
C7
0.1 F
C8
0.1 F
C9
0.1 F
C10
0.1 F
C11
0.1 F
C12
0.1 F
C18
0.1 F
C14
0.1 F
C15
0.1 F
C16
0.1 F
C17
0.1 F
C13
0.1 F
–5V
–5V
–5V
–5V
+5V
+5V
+5V
GND
GND
GND
GND
GND
U2
AD9040AJR
R2
51
9
10
8
U1
74HC86
D7
R16 100
U3
74AC574
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
U4
74AC574
2
3
4
5
6
7
8
9
1
11
19
18
17
16
15
14
13
12
CK
OE
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
CK
OE
8D
7D
6D
5D
4D
3D
2D
1D
8Q
7Q
6Q
5Q
4Q
3Q
2Q
1Q
VREF
VOUT
NC
AIN
ENC
–VS
–VS
–VS
+VS
+VS
+VD
GND
GND
GND
GND
GND
BPREF
(MSB)
D9
OR
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
(LSB)
–5V
E1
D9
D8
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
R18 100
R17 100
R13 100
R15 100
R14 100
R11 100
R12 100
R9 100
R10 100
U5
AD9721BR
–5V
GND
–5V
GND
–5V
GND
+5V
R7
2k
R5
51
R6
51
C6
0.1 F
C21
10 F
–5V
–5V
RC
OUTPUT
BNC
J5
1
2
3
U1
74HC86
4
5
6
U1
74HC86
U1
74HC86
12
13
11
C1
0.1 F
CLK
+5V
R1
51
AIN
BNC
J1
BNC
J2
CLK
H1
H2
C3
10 F
C2
0.1 F
J7
+5V
C5
10 F
C4
0.1 F
J8
–5V
J9
GND
H3
#4
H4
#4
H5
#4
H6
#4
H40DMC
J3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CLK
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
CAMP IN
–5V
GND
–5V
GND
REF OUT
CAMP OUT
REF IN
IOUT
ANA RET
RSET
–5V
GND
+5V
IOUT
D1 (MSB)
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10 (LSB)
CLOCK
INVERT
Figure 10. PCB Schematic


Podobny numer części - AD9040A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9040A AD-AD9040A_15 Datasheet
298Kb / 16P
   10-Bit 40 MSPS A/D Converter
REV. D
More results

Podobny opis - AD9040A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Intersil Corporation
HI5702 INTERSIL-HI5702 Datasheet
94Kb / 14P
   10-Bit, 40 MSPS A/D Converter
August 1997
HI5703 INTERSIL-HI5703 Datasheet
181Kb / 18P
   10-Bit, 40 MSPS A/D Converter
November 1998
HI5746 INTERSIL-HI5746 Datasheet
145Kb / 17P
   10-Bit, 40 MSPS A/D Converter
February 1999
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7864 CADEKA-SPT7864 Datasheet
148Kb / 8P
   10-BIT, 40 MSPS A/D CONVERTER
logo
Renesas Technology Corp
HI5703 RENESAS-HI5703 Datasheet
879Kb / 18P
   10-Bit, 40 MSPS A/D Converter
November 1998
logo
Analog Devices
AD9040A AD-AD9040A_15 Datasheet
298Kb / 16P
   10-Bit 40 MSPS A/D Converter
REV. D
AD9050 AD-AD9050 Datasheet
151Kb / 12P
   10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9050 AD-AD9050_15 Datasheet
154Kb / 12P
   10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV. B
logo
Cadeka Microcircuits LL...
CDK1305 CADEKA-CDK1305 Datasheet
1Mb / 12P
   10-bit, 40 MSPS 175mW A/D Converter
CDK1306 CADEKA-CDK1306 Datasheet
1Mb / 11P
   10-bit, 40 MSPS 160mW A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com