Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

G110JL Arkusz danych(PDF) 2 Page - Zowie Technology Corporation

Numer części G110JL
Szczegółowy opis  Low VF Rectifier Diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ZOWIE [Zowie Technology Corporation]
Strona internetowa  http://www.zowie.com.tw
Logo ZOWIE - Zowie Technology Corporation

G110JL Arkusz danych(HTML) 2 Page - Zowie Technology Corporation

  G110JL Datasheet HTML 1Page - Zowie Technology Corporation G110JL Datasheet HTML 2Page - Zowie Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ZOWIE
(200V~1000V / 1.0A)
G110DL THRU G110ML
2009/06
REV. 2
FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.3 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.10
1.00
10.00
0.01
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
0
25
50
75
100
125
150
175
60Hz
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
PULSE WIDTH=300uS
1% DUTY CYCLE
AMBIENT TEMPERATURE,
oC
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
0.375" (9.5mm) LEAD LENGTH
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
0
10
5
15
25
20
35
30
1
10
100
TJ=25
o
C
FIG.5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
.1
1
40
200
.2
.4
1.0
2
4
10
20
40
100
2
4
10
6
20
60
100
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,%
0.1
0
20
1
10
100
40
60
80
100
110
TJ = 25
oC
TJ = 85
oC
TJ = 150
oC


Podobny numer części - G110JL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Zowie Technology Corpor...
G110J ZOWIE-G110J Datasheet
43Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
More results

Podobny opis - G110JL

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Zowie Technology Corpor...
GC10DLH ZOWIE-GC10DLH Datasheet
48Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
GC20DLH ZOWIE-GC20DLH Datasheet
48Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
GP20DL ZOWIE-GP20DL Datasheet
61Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
BGC30DLH ZOWIE-BGC30DLH_10 Datasheet
65Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
BGC30DLH ZOWIE-BGC30DLH Datasheet
49Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
BGC20DLH ZOWIE-BGC20DLH_11 Datasheet
77Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
BGC30DH ZOWIE-BGC30DH Datasheet
64Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
GP30DLH ZOWIE-GP30DLH Datasheet
356Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
BGC20DLH ZOWIE-BGC20DLH Datasheet
48Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
GP20DLH ZOWIE-GP20DLH Datasheet
61Kb / 2P
   Low VF Rectifier Diode
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com