Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

7447709150 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 7447709150
Szczegółowy opis  7447709150
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447709150 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7447709150 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447709150 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447709150 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom/
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
ALa
11-08-10
MST
06-10-26
MST
06-01-30
MST
04-10-11
Name
Datum / date
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
...............................................
.................................................
Kontrolliert / approved
Änderung / modification
Version 1
Unterschrift / signature
Version 2
Version 4
Version 5
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
m
12,0 ± 0,5
12,0 ± 0,5
Typ XXL
5,0 ref
7,6 ref
10,0 max.
m
26,00
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
D Prüfgeräte / test equipment:
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
|∆L/L|<10%
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
17,00
SRF
Basismaterial / base material:
Betriebstemp. / operating temperature:
-40°C - + 125°C
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2006-10-26
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
8,00
typ.
Artikelnummer / part number :
7447709150
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
Würth Elektronik
..................................................................................
Endoberfläche / finishing electrode:
Datum / date
..................................................................................
@ 20°C
RDC typ
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
6,50
IDC
±20%
max.
1 kHz / 0,25V
@ 20°C
µH
LN
15,0
typ.
http://www.we-online.de
RDC max
20,75
Isat
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
Luftfeuchtigkeit / humidity:
∆T=40 K
MHz
A
typ.
HP 4274 A für/for L und/and Q
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating:
Sn/Cu - 99.3/0.7 %
Draht / wire:
2SFBW 155°C
E Testbedingungen / test conditions:
Ferrit/ferrite
[mm]
5,4
2,9
7,0
12,8
2,9
A
B
• Marking
C
D
E
SEITE 1 VON 3


Podobny numer części - 7447709150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709151 WURTH-7447709151 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447709152 WURTH-7447709152 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com