Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

7447779156 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 7447779156
Szczegółowy opis  POWER-CHOKE WE-PD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447779156 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7447779156 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447779156 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447779156 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom/
rated current
Sättigungsstrom/
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
MST
08-01-04
MST
04-10-11
SST
04-07-28
SST
04-04-21
SST
04-04-15
MST
03-12-10
AG
02-11-05
AG
02-05-14
Name
Datum / date
Version 10
Typ M
Änderung / modification
Version 2
Version 3
Version 4
Version 5
Version 6
Version 7
Version 8
1,5 ± 0,3
1,5 ± 0,2
4,5 max
7,3 ± 0,3
4,0 ± 0,3
@ 20°C
RDC typ
Ω
0,228
typ.
∆T= 40 K
A
9,5
SRF
Luftfeuchtigkeit / humidity:
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
typ.
HP 4274 A für/for L und/and Q
Isat
56,0
RDC max
0,350
E Testbedingungen / test conditions :
MHz
Kunde / customer :
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
Artikelnummer / part number :
7447779156
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating:
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
Draht / wire:
2SFBW; 155°
±20%
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / general specifications :
D Prüfgeräte / test equipment :
µH
IDC
.................................................
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2008-01-04
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
1,05
typ.
Ω
0,93
HP 34401 A für/for I
DC und/and RDC
http://www.we-online.com
Datum / date
.............................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
...............................................
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
1 kHz / 0,25V
@ 20°C
|∆L/L|< 10%
max.
L
Ferrit/ferrite
Würth Elektronik
..................................................................................
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Basismaterial / base material:
Endoberfläche / finishing electrode:
It is recommended that the temperature of the part does
1,7
2,0
4,0
8,0
2,0
[ mm ]
A
Marking
B
C
D
E
A
SEITE 1 VON 3


Podobny numer części - 7447779156

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744777910 WURTH-744777910 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779112 WURTH-7447779112 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779115 WURTH-7447779115 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779118 WURTH-7447779118 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779122 WURTH-7447779122 Datasheet
105Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results

Podobny opis - 7447779156

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709002 WURTH-7447709002 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715180 WURTH-7447715180 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715330 WURTH-7447715330 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715470 WURTH-7447715470 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715906 WURTH-7447715906 Datasheet
122Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779003 WURTH-7447779003 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779004 WURTH-7447779004 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447785133 WURTH-7447785133 Datasheet
598Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789147W WURTH-7447789147W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770282 WURTH-744770282 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com