Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
7447789233 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
|
7447789233 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. |
1 / 3 page Bezeichnung : description : A mm B mm C mm D mm E mm @@FRM 1@@ = Start of winding Marking = Inductance code Eigenschaften / properties Wert / value Einheit / unit tol. Induktivität / inductance DC-Widerstand / DC-resistance DC-Widerstand / DC-resistance Nennstrom / rated current Sättigungsstrom/ saturation current Eigenres.-Frequenz / self-res.-fequency 33% Umgebungstemperatur / temperature: +20°C 100% Sn SSt 06-01-10 MST 04-10-11 SST 04-07-28 SST 04-04-21 SST 04-04-08 Name Datum / date max. typ. typ. 2,620 Isat T=40 K IDC 0,32 1,5 ± 0,3 1,5 ± 0,2 1 kHz / 0,25V @ 20°C L 330,0 RDC typ 2,280 µH ± 20% not exceed 125°C under worst case operating conditions. 7447789233 A Mechanische Abmessungen / dimensions : 4,0 ± 0,3 Draht / wire: 2SFBW; 155° Kunde / customer : SPEICHERDROSSEL WE-PD POWER-CHOKE WE-PD Artikelnummer / part number : ............................................. Spezifikation für Freigabe / specification for release DATUM / DATE : 2006-01-10 max. A Testbedingungen / test conditions 0,35 typ. Ω Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C 4,50 SRF Basismaterial / base material: Endoberfläche / finishing electrode: D Prüfgeräte / test equipment : E Testbedingungen / test conditions : HP 4274 A für/for L und/and Q MHz F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals : G Eigenschaften / general specifications : Ferrit/ferrite B Elektrische Eigenschaften / electrical properties : C Lötpad / soldering spec.: A | L/L|<10% RDC max @ 20°C Ω HP 34401 A für/for I DC und/and RDC Luftfeuchtigkeit / humidity: Freigabe erteilt / general release: Kunde / customer Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating: Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C It is recommended that the temperature of the part does Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5% Würth Elektronik .................................................................................. Datum / date .................................................................................. Unterschrift / signature 3,2 ± 0,3 7,3 ± 0,3 Typ S Version 5 Änderung / modification Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 http://www.we-online.de Kontrolliert / approved Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 Geprüft / checked ................................................... 1,7 2,0 4,0 8,0 2,0 [ mm ] A Marking B C D E A LF SEITE 1 VON 3 |
Podobny numer części - 7447789233 |
|
Podobny opis - 7447789233 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |