Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74ACQ374SCX Arkusz danych(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor |
|
74ACQ374SCX Arkusz danych(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor |
6 / 11 page www.fairchildsemi.com 6 AC Operating Requirements for ACTQ Note 18: Voltage Range 5.0 is 5.0V ± 0.5V Capacitance VCC TA = +25°CTA = −40°C to +85°C Symbol Parameter (V) CL = 50 pF CL = 50 pF Units (Note 18) Typ Guaranteed Minimum tS Setup Time, HIGH or LOW 5.0 0 3.0 3.0 ns Dn to CP tH Hold Time, HIGH or LOW 5.0 0 1.5 1.5 ns Dn to CP tH CP Pulse Width, 5.0 2.0 4.0 4.0 ns HIGH or LOW Symbol Parameter Typ Units Conditions CIN Input Capacitance 4.5 pF VCC = OPEN CPD Power Dissipation Capacitance 42.0 pF VCC = 5.0V |
Podobny numer części - 74ACQ374SCX |
|
Podobny opis - 74ACQ374SCX |