Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MMSF5N02HD Arkusz danych(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

Numer części MMSF5N02HD
Szczegółowy opis  SINGLE TMOS POWER MOSFET 5.0 AMPERES 20 VOLTS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MMSF5N02HD Arkusz danych(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

Back Button MMSF5N02HD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MMSF5N02HD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MMSF5N02HD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MMSF5N02HD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MMSF5N02HD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MMSF5N02HD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MMSF5N02HD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MMSF5N02HD Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MMSF5N02HD Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
MMSF5N02HD
7
Motorola TMOS Power MOSFET Transistor Device Data
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Figure 14. Thermal Response
Figure 15. Diode Reverse Recovery Waveform
di/dt
trr
ta
tp
IS
0.25 IS
TIME
IS
tb
t, TIME (s)
1
0.1
0.01
D = 0.5
SINGLE PULSE
1.0E–05
1.0E–04
1.0E–03
1.0E–02
1.0E–01
1.0E+00
1.0E+01
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1.0E+02
1.0E+03
0.001
10
0.0163
0.0652
0.1988
0.6411
0.9502
72.416 F
1.9437 F
0.5541 F
0.1668 F
0.0307 F
Chip
Ambient
Normalized to
θja at 10s.


Podobny numer części - MMSF5N02HD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MMSF5N02HD ONSEMI-MMSF5N02HD Datasheet
269Kb / 10P
   N-Channel SO-8 Power MOSFET
August, 2006 ??Rev. 7
MMSF5N02HDR2 ONSEMI-MMSF5N02HDR2 Datasheet
269Kb / 10P
   N-Channel SO-8 Power MOSFET
August, 2006 ??Rev. 7
More results

Podobny opis - MMSF5N02HD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MMDF5N02Z MOTOROLA-MMDF5N02Z Datasheet
186Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 5.0 AMPERES 20 VOLTS
MMSF5N03HD MOTOROLA-MMSF5N03HD Datasheet
294Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 5.0 AMPERES 30 VOLTS
MMSF3205 MOTOROLA-MMSF3205 Datasheet
106Kb / 6P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 11 AMPERES 20 VOLTS
MMSF2P02E MOTOROLA-MMSF2P02E Datasheet
266Kb / 8P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 2.5 AMPERES 20 VOLTS
MMSF5P02HD MOTOROLA-MMSF5P02HD Datasheet
208Kb / 12P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 8.7 AMPERES 20 VOLTS
MMSF10N02Z MOTOROLA-MMSF10N02Z Datasheet
184Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 10 AMPERES 20 VOLTS
MMSF3P02HD MOTOROLA-MMSF3P02HD Datasheet
302Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 3.0 AMPERES 20 VOLTS
MMSF4N01HD MOTOROLA-MMSF4N01HD Datasheet
285Kb / 10P
   TMOS MOSFET 5.8 AMPERES 20 VOLTS
MMDF4N01HD MOTOROLA-MMDF4N01HD Datasheet
281Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 4.0 AMPERES 20 VOLTS
MMDF6N02HD MOTOROLA-MMDF6N02HD Datasheet
193Kb / 10P
   DUAL TMOS POWER MOSFET 6.0 AMPERES 20 VOLTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com