Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

F012-000 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Numer części F012-000
Szczegółowy opis  Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Strona internetowa  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F012-000 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F012-000 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F012-000 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc. F012-000 Datasheet HTML 3Page - Eichhoff Electronics,Inc. F012-000 Datasheet HTML 4Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
unsymmetrische Messung, Abschluss des Nachbarzweiges
Non-symmetric measurement
Mesurage non-symétrique
asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
Asymmetric measurement (common mode)
Mesurage asymétrique (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
symmetric measurement (differential mode)
Mesurage symétrique (differential mode)
·
Funk-Entstörfilter
im ovalen Metallgehäuse
Radio-Interference Suppression Filters
encapsulation: oval metal case
Filtres d’antiparasitage
boîtier métallique ovale
Nennstrom
Rated current
Courant
nominal
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Ausf. a
Table a
iIl. a
Ausf. b
Table b
iIl. b
Teile-Nr. / Part number / Référence
F012-200/000*
F012-250/000
F012-200/060*
F012-250/060
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage
Other values upon request / D’autres capacités et inductances sur demande
F012-250/060
2 A
2 A
4 A
4 A
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance
nominale
0,12µF + 2 x 2400 pF X1Y2
0,24µF + 2 x 2400 pF X1Y2
0,12µF + 2 x 2400 pF X1Y2
0,24µF + 2 x 2400 pF X1Y2
53
73
53
73
Abmessungen
Dimensions
l
F012-100/000
F012-150/000
F012-100/060
F012-150/060
2 x 2 mH
2 x 2 mH
2 x 2 mH
2 x 2 mH
F012-200/000
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X1Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Ausführung:
Metallrohr mit Lasche
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Cu-Litze Typ H05V-K 0,5 mm2, (AWG)
Anschlussenden abisoliert
Rated voltage:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Capacitance tolerance:
± 20%
Capacitor class:
X1Y2
Inductance tolerance:
–30% / +50%
Encapsulation:
metal tube with fixing lug
Climatic category:
25/100/21-C to IEC 60068-1
Connections:
copper wire H05V-K 0,5 mm2, (AWG)
ends stripped
Tension nominale:
c.a. 110/250 V 50/60 Hz
Tolérances des capacités:
± 20%
Classes des condensateurs: X1Y2
Tolérances des inductances: –30% / +50%
Boîtier:
tube métallique avec étrier
Categorie climatique:
25/100/21-C selon IEC 60068-1
Connexions:
fil cuivre H05V-K 0,5 mm2 (AWG)
fins dénudées
Ausf. a
Ausf. b
Table a
Table b
ill. a
ill. b
Lötöse 3 U 1
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
solder lug 3 U 1
Faston 6,3 x 0,8 mm
cosse à souder 3 U 1
cosse platte 6,3 x 0,8 mm
Sonderausführung:
mit Entladewiderstand 1 M0 bzw. 2M2
Special version:
discharge resistor 1 M0 or 2M2
Exécution spéciale
résistance de décharge 1 M0 ou 2M2
Prüfzeichen:
Approvals:
Homologations:
EN 60939-2
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
*


Podobny numer części - F012-000

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Eichhoff Electronics,In...
F012-001 EICHHOFF-F012-001 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F012-003 EICHHOFF-F012-003 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F012-009 EICHHOFF-F012-009 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
More results

Podobny opis - F012-000

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Eichhoff Electronics,In...
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F011-180 EICHHOFF-F011-180 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F033-001 EICHHOFF-F033-001 Datasheet
231Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
F011-227 EICHHOFF-F011-227 Datasheet
165Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F033-353 EICHHOFF-F033-353 Datasheet
110Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter fur 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F011-126 EICHHOFF-F011-126 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F022-730 EICHHOFF-F022-730 Datasheet
74Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F012-013 EICHHOFF-F012-013 Datasheet
97Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Printmontage im Kunststoffgeh채use und Metallgeh채use
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com