Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

F022-030-420 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

Numer części F022-030-420
Szczegółowy opis  Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Strona internetowa  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F022-030-420 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F022-030-420 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-030-420 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
F022-730/008-420
F022-730/012-420
F022-730/020-420
F022-730/030-420
F022-730/055-420
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Funk-Entstörfilter für Frequenzumrichter
Radio-Interference Suppression Filters for Frequency Inverters
Filtres d’antiparasitage pour convertisseurs de fréquence
Die Funk-Entstörfilter entsprechen den Bestimmungen DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)
Filters meet the requirements of DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)
Les filtres répondent aux normes DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)
Bild / Fig. / ill. I
Bild / Fig. / ill. II
Teile-Nr.
Part number
Référence
Bild
Fig.
ill.
2 x 10 mH
2 x 8,2 mH
2 x 3 mH
2 x 1,5 mH
3 x 1 mH
I
I
II
II
III
2,2 µFX2 + 2 x 0,01 µFY2
+ 0,68 µFX2 + 2 x 0,047 µFY2
2,2 µFX2 + 2 x 0,01 µFY2
+ 1 µFX2 + 2 x 0,047 µFY2
2,2 µFX2 + 2 x 0,01 µFY2
+ 1 µFX2 + 2 x 0,047 µFY2
2,2 µFX2 + 2 x 0,015 µFY2
+ 1 µFX2 + 2 x 0,047 µFY2
4,4 µFY + 2 x 0,033 µFY2
+ 0,68 µFX2 + 2 x 0,047 µFY2
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Nennstrom
Rated current
Courant nominal
8 A
12 A
20 A
30 A
45 A
Bild / Fig. / ill. III


Podobny numer części - F022-030-420

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-030-420 EICHHOFF-F022-030-420 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-030-420 EICHHOFF-F022-030-420 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
More results

Podobny opis - F022-030-420

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
F011-227 EICHHOFF-F011-227 Datasheet
165Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F022-755 EICHHOFF-F022-755 Datasheet
150Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter in Footprint-Ausf체hrung
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F033-001 EICHHOFF-F033-001 Datasheet
231Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
F033-353 EICHHOFF-F033-353 Datasheet
110Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter fur 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
K018-000 EICHHOFF-K018-000_12 Datasheet
75Kb / 1P
   Vierpol-Funk-Entst철rkondensatoren Four-pole Radio Interference Suppression
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com