Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDC6306P Arkusz danych(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FDC6306P
Szczegółowy opis  Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC6306P Arkusz danych(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC6306P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC6306P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC6306P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC6306P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC6306P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC6306P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC6306P Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDC6306P Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
1998 Fairchild Semiconductor Corporation
SuperSOT -6 (FS PKG Code 31, 33)
SuperSOTTM-6 Tape and Reel Data and Package Dimensions, continued
September 1998, Rev. A
1:1
Scale 1:1 on letter size paper
Dimensions shown below are in:
inches [millimeters]
Part Weight per unit (gram): 0.0158


Podobny numer części - FDC6306P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC6306P VBSEMI-FDC6306P Datasheet
1Mb / 9P
   Dual P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDC6306P TECHPUBLIC-FDC6306P Datasheet
2Mb / 4P
   Dual P-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - FDC6306P

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
USB10H FAIRCHILD-USB10H Datasheet
241Kb / 8P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2502P FAIRCHILD-FDW2502P_03 Datasheet
145Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2504P FAIRCHILD-FDW2504P_02 Datasheet
121Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI9934DY FAIRCHILD-SI9934DY Datasheet
52Kb / 3P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDW2502PZ FAIRCHILD-FDW2502PZ Datasheet
87Kb / 6P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS9933 FAIRCHILD-FDS9933 Datasheet
94Kb / 3P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDW2504P KEXIN-KDW2504P Datasheet
63Kb / 2P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDS9933 FAIRCHILD-FDS9933_06 Datasheet
372Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDS6815 FAIRCHILD-FDS6815 Datasheet
231Kb / 6P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDW2506P FAIRCHILD-FDW2506P Datasheet
93Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com