Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FFA60U60DN Arkusz danych(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FFA60U60DN
Szczegółowy opis  ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFA60U60DN Arkusz danych(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FFA60U60DN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFA60U60DN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFA60U60DN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFA60U60DN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. F, September 2000
Package Dimensions
15.60
±0.20
4.80
±0.20
13.60
±0.20
9.60
±0.20
2.00
±0.20
3.00
±0.20
1.00
±0.20
1.40
±0.20
ø3.20
±0.10
1.50
+0.15
–0.05
0.60
+0.15
–0.05
5.45TYP
[5.45
±0.30]
5.45TYP
[5.45
±0.30]
TO-3P
Dimensions in Millimeters


Podobny numer części - FFA60U60DN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FFA60UA60DN FAIRCHILD-FFA60UA60DN Datasheet
601Kb / 5P
   60 A, 600 V Ultrafast Diode
logo
Inchange Semiconductor ...
FFA60UA60DN ISC-FFA60UA60DN Datasheet
264Kb / 2P
   Ultra fast Rectifier
logo
Thinki Semiconductor Co...
FFA60UA60DN THINKISEMI-FFA60UA60DN Datasheet
3Mb / 4P
   60Amperes,600Volts Planar Passivation Dual Ultra Fast Recovery Rectifiers
FFA60UA60DNTU THINKISEMI-FFA60UA60DNTU Datasheet
3Mb / 4P
   60Amperes,600Volts Planar Passivation Dual Ultra Fast Recovery Rectifiers
logo
Fairchild Semiconductor
FFA60UP20DN FAIRCHILD-FFA60UP20DN Datasheet
47Kb / 4P
   Ultrafast Rectifier
More results

Podobny opis - FFA60U60DN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Seme LAB
1N6626D3A SEME-LAB-1N6626D3A Datasheet
282Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SF1A600H KODENSHI-SF1A600H Datasheet
246Kb / 5P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
SF3A600H KODENSHI-SF3A600H Datasheet
244Kb / 5P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
SF3A400H-1 KODENSHI-SF3A400H-1 Datasheet
266Kb / 5P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FFA15U120DN FAIRCHILD-FFA15U120DN Datasheet
75Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFA20U20DN FAIRCHILD-FFA20U20DN Datasheet
73Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF10U120DN FAIRCHILD-FFAF10U120DN Datasheet
77Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF15U20DN FAIRCHILD-FFAF15U20DN Datasheet
75Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF20U20DN FAIRCHILD-FFAF20U20DN Datasheet
76Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFAF20U60DN FAIRCHILD-FFAF20U60DN Datasheet
112Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
FFB20U20S FAIRCHILD-FFB20U20S Datasheet
111Kb / 4P
   ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com