Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQA28N50F Arkusz danych(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQA28N50F
Szczegółowy opis  500V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA28N50F Arkusz danych(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA28N50F Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA28N50F Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A2, September 2001
Charge
V
GS
10V
Q
g
Q
gs
Q
gd
3mA
V
GS
DUT
V
DS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
V
GS
10V
Q
g
Q
gs
Q
gd
3mA
V
GS
DUT
V
DS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
V
GS
V
DS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
V
GS
V
DS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
V
DS
R
L
DUT
R
G
V
GS
EAS =L IAS
2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BV
DSS
VDD
V
DS
BV
DSS
t
p
V
DD
I
AS
V
DS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t
p
EAS =L IAS
2
----
2
1
EAS =L IAS
2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BV
DSS
VDD
V
DS
BV
DSS
t
p
V
DD
I
AS
V
DS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
L
I D
I D
t
p
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


Podobny numer części - FQA28N50F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA28N50F ISC-FQA28N50F Datasheet
275Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - FQA28N50F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com