Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQAF19N20 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQAF19N20
Szczegółowy opis  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF19N20 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF19N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF19N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF19N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF19N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF19N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF19N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF19N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF19N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
  


 =    #
"@!   =




)


G



 !
"

#$%&G



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

%4,E4/:4H,,::,+:E:,49E%I:E%9:>4EHH,E:,4:%J
7,HE:,:447,+:,:/4%C4/4JH4,:49 %4,E4/:%H:%J
/4%C4/4J%,449HE:%77/4%4,H:%J7,H,4,H4:,4C:E:,:4K
:4E:,:4+:J%J/4::H:,47%:,49E,E:,49EE:,

%4,E4/ 7,H %,:  %HE,4D: , H: % ,44%/ 7: 4 /4: H77,
:+4: , J: >4EH E: :L7,: >,4: %77,+%/  %4,E4/ :4H,
4:,%4%/
%M
' /! ! 
 02  "
0"2 0 2 
    
!   "   " "  @  
  N
) %     
!          "
" @    
!   !

    !
! " #$
 %$%
 #
%! 4
!4

   
 !     
 
7 
7 
  
  ""  
    !=
 !

4 
 7 
       
  != 
 !
" 
47 
    
" "    
  


Podobny numer części - FQAF19N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF19N20 ISC-FQAF19N20 Datasheet
421Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF19N20L FAIRCHILD-FQAF19N20L Datasheet
723Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQAF19N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com