Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3-1734592-2 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Tyco Electronics

Numer części 3-1734592-2
Szczegółowy opis  FPC CONNECTOR, 0.5mm PITCH, BOTTOM CONTACT, SMT TYPE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

3-1734592-2 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Tyco Electronics

  3-1734592-2 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 3-1734592-2 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 3-1734592-2 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image


Podobny numer części - 3-1734592-2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
3-1734530-3 MACOM-3-1734530-3 Datasheet
370Kb / 4P
   RECEPTACLE ASSY, SIZE1, 15 POSITION, RIGHT ANGLE, THROUGH HOLE
More results

Podobny opis - 3-1734592-2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
1-1734839-5 MACOM-1-1734839-5 Datasheet
464Kb / 3P
   FPC CONNECTOR, 0.5mm PITCH, TOP CONTACT, SMT TYPE.
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
6871XX14522 WURTH-6871XX14522 Datasheet
1Mb / 5P
   0.5MM ZIF FPC HORIZONTAL BOTTOM CONTACT TYPE - TAPE & REEL PACKAGING
logo
EXCEL CELL ELECTRONIC C...
EFC-PT24-SD ECE-EFC-PT24-SD Datasheet
210Kb / 5P
   0.5mm Contact Spacing, ZIF Type Board To FPC Connectors Slide SMT Type
logo
FCI connector
62674-241121ALF FCI-CONNECTOR-62674-241121ALF Datasheet
1Mb / 10P
   0.5mm FPC/FFC SMT
logo
Molex Electronics Ltd.
5026112021 MOLEX11-5026112021 Datasheet
649Kb / 5P
   0.50mm (.020") Pitch Easy-On Type FPC Connector, Right Angle, SMT, Bottom Contact
5027613300 MOLEX11-5027613300 Datasheet
668Kb / 6P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On Type FPC Connector, Right Angle, SMT, Bottom Contact
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
6861XX148922 WURTH-6861XX148922 Datasheet
895Kb / 3P
   WR-FPC -SMT ZIF HORIZONTAL - BOTTOM CONTACT, 1.00MM HINGE TYPE
logo
Tyco Electronics
487952 MACOM-487952 Datasheet
52Kb / 2P
   1.0 mm, FPC Connector, Right Angle, SMT, Bottom Contact
logo
List of Unclassifed Man...
MC34371 ETC2-MC34371 Datasheet
29Kb / 2P
   1.0mm FPC Connector - Bottom Contact
logo
Molex Electronics Ltd.
5027614900 MOLEX11-5027614900 Datasheet
668Kb / 6P
   0.30mm (.012") Pitch Easy-On Type FPC Connector, Right Angle, SMT, Bottom Contact, 0.62mm
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com