Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD2N90 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD2N90
Szczegółowy opis  900V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD2N90 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD2N90 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD2N90 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
    

$ % &'())*+,& -Ω.*,%)*
$ / 0 %-1
$ /0 2 21
$  
$ %))3! 
$ 4!!5 " 
  
    
   




*
 * 
())
*
4

0,-261
% &
'
0,%))61
% )7
'
4

8 
 
9 7
'
*
: * 
±;)
*
<
 8 '! <
 
%&)
=
4
'! 
 
% &
'
<
+!'! <
 
2 )
=
!5
8>+ !!5
 
? )
*5
8
80,-261@
- 2
A
80,-261
2)
A
"!-26
) ?
A56
 
+
22B%2)
6

C  
%57 2 
;))
6





+θ 
 + = 

- 2
6A
 + = '"@

2)
6A
 + = '"

%%)
6A
       
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"















Podobny numer części - FQD2N90

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 1.7 A, 7.2 廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD2N90 ISC-FQD2N90 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD2N90TF FAIRCHILD-FQD2N90TF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 1.7 A, 7.2 廓
FQD2N90TM FAIRCHILD-FQD2N90TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
More results

Podobny opis - FQD2N90

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N90 FAIRCHILD-FQP2N90 Datasheet
744Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF5N90 FAIRCHILD-FQPF5N90 Datasheet
665Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA7N90 FAIRCHILD-FQA7N90 Datasheet
674Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90 Datasheet
682Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQB6N90 FAIRCHILD-FQB6N90 Datasheet
596Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS6N90 SEMIHOW-HFS6N90 Datasheet
996Kb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N90TMAM002 FAIRCHILD-FQB6N90TMAM002 Datasheet
604Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90 FAIRCHILD-FQA11N90_07 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
SLP9N90CZ MAPLESMI-SLP9N90CZ Datasheet
1Mb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com