Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD8P10 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD8P10
Szczegółowy opis  100V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD8P10 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD8P10 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD8P10 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
Dimensions in Millimeters
Rev. B, August 2002
Package Dimensions (Continued)
6.60
±0.20
0.76
±0.10
MAX0.96
2.30TYP
[2.30
±0.20]
2.30TYP
[2.30
±0.20]
5.34
±0.20
0.50
±0.10
0.50
±0.10
2.30
±0.20
(0.50)
(0.50)
(4.34)
I-PAK


Podobny numer części - FQD8P10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD8P10 FAIRCHILD-FQD8P10 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -6.6 A, 530 m廓
FQD8P10TF FAIRCHILD-FQD8P10TF Datasheet
551Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET - 100 V, - 6.6 A, 530 m
FQD8P10TM FAIRCHILD-FQD8P10TM Datasheet
645Kb / 7P
   100V P-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FQD8P10TM-F085 ONSEMI-FQD8P10TM-F085 Datasheet
792Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Shanghai Leiditech Elec...
FQD8P10TM_F085 LEIDITECH-FQD8P10TM_F085 Datasheet
1Mb / 5P
   -100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Rev : 01.0 8 .2021
More results

Podobny opis - FQD8P10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF12P10 FAIRCHILD-FQPF12P10 Datasheet
631Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQAF17P10 FAIRCHILD-FQAF17P10 Datasheet
667Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
FQD12P10TMF085 FAIRCHILD-FQD12P10TMF085 Datasheet
883Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
12P10 UTC-12P10 Datasheet
256Kb / 7P
   100V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQD5P10 KEXIN-KQD5P10 Datasheet
63Kb / 2P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM22P10 KERSEMI-KSM22P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10TM_F085 KERSEMI-KSMD8P10TM_F085 Datasheet
995Kb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB5P10TM FAIRCHILD-FQB5P10TM Datasheet
680Kb / 9P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P10 KERSEMI-KSMD5P10 Datasheet
1Mb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
KSMD8P10 KERSEMI-KSMD8P10 Datasheet
1Mb / 6P
   100V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQA17P10 FAIRCHILD-FQA17P10 Datasheet
676Kb / 8P
   100V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com