Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP10N20 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP10N20
Szczegółowy opis  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP10N20 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP10N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP10N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
      % ! 
  

& '(%)((*+,( -.Ω/*,'(*
& 0 1 '- 23
& 01 '-3
&  
& '((4! 
& 5!!$ " 
  
    
   




*
 * 
)((
*
5

1,)263
'(
%
1,'((63
. -
%
5

7 
 
8(
%
*
9 * 
±-(
*
:
 7 %! :
 
';(
<
5
%! 
 
'(
%
:
+!%! :
 
; =
<
!$
7>+ !!$
 
2 2
*$
7
71,)263
;=
?
"!)26
( =(
?$6
 
+
22@'2(
6

A  
'$; 2 
-((
6





+θ 
 + < 

' 88
6?
+θ
 + >
( 2

6?
 + < %"

.) 2
6?
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










Podobny numer części - FQP10N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQP10N20 FAIRCHILD-FQP10N20 Datasheet
787Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
FQP10N20 FAIRCHILD-FQP10N20 Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP10N20C FAIRCHILD-FQP10N20C Datasheet
875Kb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP10N20C ISC-FQP10N20C Datasheet
319Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQP10N20L FAIRCHILD-FQP10N20L Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQP10N20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com