Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP14N30 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP14N30
Szczegółowy opis  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP14N30 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP14N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP14N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
  

% &' '()**+,-* ./Ω0+-&*+
% 1 2 )*3
% 12 .)3
%  
% &**4! 
% 5!!$ " 
  
    
   




+
 + 
)**
+
5

2-.673
&' '
(
2-&**73
/ &
(
5

8 
 
69 :
(
+
; + 
±)*
+
<
 8 (! <
 
:**
=
5
(! 
 
&' '
(
<
,!(! <
 
&' 9
=
!$
8>, !!$
 
' 6
+$
8
82-.673
&'9
?
"!.67
& &@
?$7
 
,
66A&6*
7

B  
&$@ 6 
)**
7





,θ 
 , = 

* @6
7?
,θ
 , >
* 6

7?
 , = ("

:. 6
7?
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










Podobny numer części - FQP14N30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP14N30 ISC-FQP14N30 Datasheet
303Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Podobny opis - FQP14N30

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com