Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQPF18N50V2 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQPF18N50V2
Szczegółowy opis  500V N-Channel MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF18N50V2 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF18N50V2 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF18N50V2 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF18N50V2 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF18N50V2 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF18N50V2 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF18N50V2 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF18N50V2 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF18N50V2 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQPF18N50V2 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. B, August 2002
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
N o te s :
1 . Z
θ
JC
( t ) = 1. 8 ℃ /W
M a x .
2 . D u ty F a c t o r , D = t
1
/t
2
3 . T
JM
- T
C
= P
DM
* Z
θ
JC
(t )
s i ng l e pu l s e
D= 0 . 5
0. 0 2
0. 2
0. 0 5
0. 1
0. 0 1
t
1 ,
S quar e W a v e P u l s e D u r a t i on [ s e c ]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
N o te s :
1 . Z
θ
JC
( t ) = 0. 6 ℃ /W
M a x .
2 . D u ty F a c t o r , D = t
1
/t
2
3 . T
JM
- T
C
= P
DM
* Z
θ
JC
(t )
s i ng l e pu l s e
D= 0 . 5
0. 0 2
0. 2
0. 0 5
0. 1
0. 0 1
t
1 ,
S quar e W a v e P u l s e D u r a t i on [ s e c ]
Typical Characteristics (Continued)
Figure 11-1. Transient Thermal Response Curve for FQP18N50V2
Figure 11-2. Transient Thermal Response Curve for FQPF18N50V2
t
1
PDM
t
2
t1
PDM
t2


Podobny numer części - FQPF18N50V2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF18N50V2 ISC-FQPF18N50V2 Datasheet
278Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Podobny opis - FQPF18N50V2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com