Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

900001 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Amphenol Corporation

Numer części 900001
Szczegółowy opis  MIL-DTL-38999 Series II Subminiature cylindrical connectors
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Strona internetowa  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

900001 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Amphenol Corporation

Back Button 900001 Datasheet HTML 6Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 7Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 8Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 9Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 10Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 11Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 12Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 13Page - Amphenol Corporation 900001 Datasheet HTML 14Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
Overall dimensions
10
(All dimensions are in mm)
JT00 RT
JMS 27472 T
JT 00RE
JMS 27472 E
Wall mounting receptacle (front panel mounting)
V Thread
Shell Size
N Dia.
L Max
UNEF
L2 Max
K Dia. Max
R
S
G
Class 2A
(plated)
8
12.01
12.70
.4375-28
13.89
14.68
15.09
20.62
3.05
10
14.99
12.70
.5625-24
13.89
17.86
18.26
23.82
3.05
12
19.05
12.70
.6875-24
13.89
21.03
20.62
26.19
3.05
14
22.23
12.70
.8125-20
13.89
24.21
23.01
28.58
3.05
16
25.4
12.70
.9375-20
13.89
27.38
24.61
30.96
3.05
18
28.58
12.70
1.0625-18
13.89
30.56
26.97
33.32
3.05
20
31.75
12.70
1.1875-18
13.89
33.73
29.36
36.53
3.05
22
34.93
12.70
1.3125-18
13.89
36.91
31.75
39.67
3.05
24
38.10
12.70
1.4375-18
13.89
40.08
34.93
42.88
3.73
+0.025
-0.13
±0.41
±0.13
JTPQ00 RT
JMS 27497 T
JTPQ00 RE
JMS 27497 E
Wall mounting receptacle (back panel mounting)
V Thread
Shell Size
N Dia.
P Max
UNEF
K Dia. Max
R
S
G
Panel
Class 2A
Thickness
(plated)
8
12.01
3.61
.4375-28
14.68
15.09
20.62
3.05
10
14.99
3.61
.5625-24
17.86
18.26
23.82
3.05
12
19.05
3.61
.6875-24
21.03
20.62
26.19
3.05
14
22.23
3.61
.8125-20
24.21
23.01
28.58
3.05
16
25.4
3.61
.9375-20
27.38
24.61
30.96
3.05
18
28.58
3.61
1.0625-18
30.56
26.97
33.32
3.05
20
31.75
3.61
1.1875-18
33.73
29.36
36.53
3.05
22
34.93
3.61
1.3125-18
36.91
31.75
39.67
3.05
24
38.10
3.61
1.4375-18
40.08
34.93
42.88
3.73
+0.025
-0.13
±0.41
±0.13
9.65
+0.15
-0.00
9.65
+0.15
-0.00
8.18
+0.00
-0.13
8.18
+0.00
-0.13
8.18
+0.00
-0.13
8.18
+0.00
-0.13
+0.00
-0.13
0.13 M
11.35
11.12
MAX.
12.7
MAX.
+0.00
-0.13
11.35
G
0.13 M
G
JT - E111/A
8/01/02 12:23
Page 10


Podobny numer części - 900001

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
900001 ETC-900001 Datasheet
6Mb / 68P
   Contacts
May 2019
More results

Podobny opis - 900001

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Amphenol Aerospace Oper...
466511 AAO-466511 Datasheet
1Mb / 37P
   MIL-DTL-38999, Series II JT
logo
ITT Industries
D38999-20FG41PN ITT-D38999-20FG41PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-20WG-41PN ITT-D38999-20WG-41PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-24WD-35SA ITT-D38999-24WD-35SA Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999 ITT-D38999 Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-26WJ4PN ITT-D38999-26WJ4PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-26FA98BN ITT-D38999-26FA98BN Datasheet
2Mb / 17P
   MIL-DTL-38999 Series III Connectors
D38999-20FC98PN ITT-D38999-20FC98PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
D38999-20FD-35PN ITT-D38999-20FD-35PN Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
030-1997-022 ITT-030-1997-022 Datasheet
2Mb / 36P
   Cannon MIL-DTL-38999 Connectors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com