Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQPF7N10L Arkusz danych(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQPF7N10L
Szczegółowy opis  100V LOGIC N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF7N10L Arkusz danych(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF7N10L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF7N10L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Rev. A4, December 2000
©2000 Fairchild Semiconductor International
Package Dimensions
(7.00)
(0.70)
MAX1.47
#1
10.16
±0.20
(1.00x45
°)
2.54
±0.20
0.80
±0.10
9.40
±0.20
2.76
±0.20
0.35
±0.10
ø3.18
±0.10
2.54TYP
[2.54
±0.20]
2.54TYP
[2.54
±0.20]
0.50
+0.10
–0.05
TO-220F


Podobny numer części - FQPF7N10L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
FQPF7N10L ISC-FQPF7N10L Datasheet
277Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

Podobny opis - FQPF7N10L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N10L FAIRCHILD-FQD13N10L Datasheet
548Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB33N10L FAIRCHILD-FQB33N10L Datasheet
660Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF19N10L FAIRCHILD-FQPF19N10L Datasheet
614Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU13N10L FAIRCHILD-FQU13N10L_09 Datasheet
635Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD13N10L KERSEMI-KSMD13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM13N10L KERSEMI-KSM13N10L Datasheet
1Mb / 6P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB19N10L FAIRCHILD-FQB19N10L Datasheet
609Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT7N10L FAIRCHILD-FQT7N10L Datasheet
642Kb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N10L FAIRCHILD-FQB7N10L Datasheet
556Kb / 9P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU13N10L KERSEMI-KSMU13N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
KSMD7N10L KERSEMI-KSMD7N10L Datasheet
1Mb / 8P
   100V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com