Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQA11N90C-F109 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQA11N90C-F109
Szczegółowy opis  FQA11N90C_F109 N-Channel QFET MOSFET 900 V, 11 A, 1.1 Ohm
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA11N90C-F109 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA11N90C-F109 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90C-F109 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90C-F109 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90C-F109 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90C-F109 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90C-F109 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90C-F109 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA11N90C-F109 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit & Waveforms
6
www.fairchildsemi.com
©2007 Fairchild Semiconductor Corporation
FQA11N90C_F109 Rev.
C0


Podobny numer części - FQA11N90C-F109

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA11N90C FAIRCHILD-FQA11N90C Datasheet
707Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90C FAIRCHILD-FQA11N90C Datasheet
817Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90C FAIRCHILD-FQA11N90C Datasheet
823Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA11N90C ISC-FQA11N90C Datasheet
362Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA11N90C FAIRCHILD-FQA11N90C_06 Datasheet
817Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQA11N90C-F109

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF9N90CT FAIRCHILD-FQPF9N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET 900 V, 8.0 A, 1.4 Ohm
logo
ON Semiconductor
FQA9N90C-F109 ONSEMI-FQA9N90C-F109 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 9 A, 1.4 Ω
December-2017, Rev 3
FQA9N90-F109 ONSEMI-FQA9N90-F109 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 8.6 A, 1.3 Ω
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FQU5N40TU FAIRCHILD-FQU5N40TU Datasheet
735Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 400 V, 3.4 A, 1.6 Ohm
FQU5N60CTU FAIRCHILD-FQU5N60CTU Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 600 V, 2.8 A, 2.5 Ohm
FQN1N50CTA FAIRCHILD-FQN1N50CTA Datasheet
3Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 500 V, 0.38 A, 6 Ohm
FQT1N60CTF-WS FAIRCHILD-FQT1N60CTF-WS Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 600V, 0.2 A, 11.5 Ohm
FQB1P50TM FAIRCHILD-FQB1P50TM Datasheet
726Kb / 9P
   P-Channel QFET MOSFET - 500 V, - 1.5 A, 10.5 Ohm
FQNL2N50BTA FAIRCHILD-FQNL2N50BTA Datasheet
786Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 500 V, 0.35 A, 5.3
FQD5N20LTM FAIRCHILD-FQD5N20LTM Datasheet
863Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.8 A, 1.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com