Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HUFA75345P3 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części HUFA75345P3
Szczegółowy opis  75A, 55V, 0.007 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA75345P3 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA75345P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA75345P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA75345P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA75345P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA75345P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA75345P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA75345P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA75345P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA75345P3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA75345G3, HUFA75345P3, HUFA75345S3S Rev. B1
SPICE Thermal Model
REV 5 February 1999
HUFA75345
CTHERM1 th 6 6.3e-3
CTHERM2 6 5 1.5e-2
CTHERM3 5 4 2.0e-2
CTHERM4 4 3 3.0e-2
CTHERM5 3 2 8.0e-2
CTHERM6 2 tl 1.5e-1
RTHERM1 th 6 5.0e-3
RTHERM2 6 5 1.8e-2
RTHERM3 5 4 5.0e-2
RTHERM4 4 3 8.5e-2
RTHERM5 3 2 1.0e-1
RTHERM6 2 tl 1.1e-1
SABER Thermal Model
SABER thermal model HUFA75345
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 = 6.3e-3
ctherm.ctherm2 6 5 = 1.5e-2
ctherm.ctherm3 5 4 = 2.0e-2
ctherm.ctherm4 4 3 = 3.0e-2
ctherm.ctherm5 3 2 = 8.0e-2
ctherm.ctherm6 2 tl = 1.5e-1
rtherm.rtherm1 th 6 = 5.0e-3
rtherm.rtherm2 6 5 = 1.8e-2
rtherm.rtherm3 5 4 = 5.0e-2
rtherm.rtherm4 4 3 = 8.5e-2
rtherm.rtherm5 3 2 = 1.0e-1
rtherm.rtherm6 2 tl = 1.1e-1
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE
HUFA75345G3, HUFA75345P3, HUFA75345S3S


Podobny numer części - HUFA75345P3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA75343G3 FAIRCHILD-HUFA75343G3 Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75343P3 FAIRCHILD-HUFA75343P3 Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75343S3S FAIRCHILD-HUFA75343S3S Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75344G3 FAIRCHILD-HUFA75344G3 Datasheet
336Kb / 10P
   75A, 55V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75344G3 FAIRCHILD-HUFA75344G3 Datasheet
323Kb / 10P
   75A, 55V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
More results

Podobny opis - HUFA75345P3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75345G3 FAIRCHILD-HUF75345G3 Datasheet
286Kb / 10P
   75A, 55V, 0.007 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Intersil Corporation
HUF75345G3 INTERSIL-HUF75345G3 Datasheet
100Kb / 9P
   75A, 55V, 0.007 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75343G3 INTERSIL-HUF75343G3 Datasheet
98Kb / 9P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
HUF75344G3 FAIRCHILD-HUF75344G3_04 Datasheet
307Kb / 10P
   75A, 55V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75337G3 FAIRCHILD-HUF75337G3 Datasheet
226Kb / 10P
   75A, 55V, 0.014 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75339G3 FAIRCHILD-HUF75339G3 Datasheet
292Kb / 9P
   75A, 55V, 0.012 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUF75343G3 FAIRCHILD-HUF75343G3 Datasheet
283Kb / 10P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75343G3 FAIRCHILD-HUFA75343G3 Datasheet
209Kb / 10P
   75A, 55V, 0.009 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75344G3 FAIRCHILD-HUFA75344G3_04 Datasheet
323Kb / 10P
   75A, 55V, 0.008 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
HUFA75337G3 FAIRCHILD-HUFA75337G3 Datasheet
225Kb / 10P
   75A, 55V, 0.014 Ohm, N-Channel UltraFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com