Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HUFA76419P3 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części HUFA76419P3
Szczegółowy opis  27A, 60V, 0.040 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HUFA76419P3 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button HUFA76419P3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HUFA76419P3 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
©2001 Fairchild Semiconductor Corporation
HUFA76419P3, HUFA76419S3S Rev. B
SPICE Thermal Model
REV 21 June 1999
HUFA76419T
CTHERM1 th 6 1.1e-3
CTHERM2 6 5 2.5e-3
CTHERM3 5 4 3.6e-3
CTHERM4 4 3 8.2e-3
CTHERM5 3 2 2.6e-2
CTHERM6 2 tl 3.5e-1
RTHERM1 th 6 6.8e-3
RTHERM2 6 5 8.4e-2
RTHERM3 5 4 3.9e-1
RTHERM4 4 3 4.2e-1
RTHERM5 3 2 5.0e-1
RTHERM6 2 tl 2.0e-1
SABER Thermal Model
SABER thermal model HUFA76419T
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 = 1.1e-3
ctherm.ctherm2 6 5 = 2.5e-3
ctherm.ctherm3 5 4 = 3.6e-3
ctherm.ctherm4 4 3 = 8.2e-3
ctherm.ctherm5 3 2 = 2.6e-2
ctherm.ctherm6 2 tl = 3.5e-1
rtherm.rtherm1 th 6 = 6.8e-3
rtherm.rtherm2 6 5 = 8.4e-2
rtherm.rtherm3 5 4 = 3.9e-1
rtherm.rtherm4 4 3 = 4.2e-1
rtherm.rtherm5 3 2 = 5.0e-1
rtherm.rtherm6 2 tl = 2.0e-1
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE
HUFA76419P3, HUFA76419S3S


Podobny numer części - HUFA76419P3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
HUFA76419D3 FAIRCHILD-HUFA76419D3 Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76419D3S FAIRCHILD-HUFA76419D3S Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
More results

Podobny opis - HUFA76419P3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Intersil Corporation
HUF76419P3 INTERSIL-HUF76419P3 Datasheet
334Kb / 9P
   27A, 60V, 0.040 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
HUF76419P3 FAIRCHILD-HUF76419P3 Datasheet
215Kb / 10P
   27A, 60V, 0.040 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76432P3 FAIRCHILD-HUFA76432P3 Datasheet
216Kb / 10P
   55A, 60V, 0.019 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76437P3 FAIRCHILD-HUFA76437P3 Datasheet
215Kb / 10P
   64A, 60V, 0.017 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76423P3 FAIRCHILD-HUFA76423P3 Datasheet
241Kb / 10P
   33A, 60V, 0.035 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76419D3 FAIRCHILD-HUFA76419D3 Datasheet
197Kb / 10P
   20A, 60V, 0.043 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76429D3 FAIRCHILD-HUFA76429D3 Datasheet
229Kb / 10P
   20A, 60V, 0.027 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76423D3 FAIRCHILD-HUFA76423D3 Datasheet
200Kb / 10P
   20A, 60V, 0.037 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76429P3 FAIRCHILD-HUFA76429P3 Datasheet
208Kb / 10P
   44A, 60V, 0.025 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
HUFA76407D3 FAIRCHILD-HUFA76407D3 Datasheet
234Kb / 10P
   11A, 60V, 0.107 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com