Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF242 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części IRF242
Szczegółowy opis  N-Channel Power MOSFETs, 18A, 150-200V
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

IRF242 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  IRF242 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRF242 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRF242 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRF242 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRF242 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image


Podobny numer części - IRF242

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
IRF242 SAMSUNG-IRF242 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF242 ISC-IRF242 Datasheet
48Kb / 2P
   Static Drain-Source On-Resistance
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF242R NJSEMI-IRF242R Datasheet
168Kb / 2P
   Avalanche Energy Rated N-Channel Power MOSFETs
More results

Podobny opis - IRF242

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
IRF640N FAIRCHILD-IRF640N Datasheet
160Kb / 11P
   N-Channel Power MOSFETs 200V, 18A, 0.15ohm
IRF640 FAIRCHILD-IRF640 Datasheet
132Kb / 7P
   18A, 200V, 0.180 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
IRF610-613 FAIRCHILD-IRF610-613 Datasheet
148Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 3.5A, 150-200V
IRF220-223 FAIRCHILD-IRF220-223 Datasheet
165Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 7A, 150-200V
logo
First Components Intern...
IRF640 FCI-IRF640 Datasheet
158Kb / 5P
   18A 200V N CHANNEL POWER MOSFET
IRF640FP FCI-IRF640FP Datasheet
231Kb / 5P
   IRF640FP 18A 200V N CHANNEL POWER MOSFET
logo
Shindengen Electric Mfg...
P18LF6QNK SHINDENGEN-P18LF6QNK Datasheet
470Kb / 4P
   Power MOSFETs 60V, 18A, N-channel
logo
Unisonic Technologies
UF640V UTC-UF640V Datasheet
214Kb / 5P
   18A, 200V, 0.18OHM N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Shindengen Electric Mfg...
P18LF6QLK SHINDENGEN-P18LF6QLK Datasheet
470Kb / 4P
   Power MOSFETs 60V, 18A, N-channel
P18LA12SL SHINDENGEN-P18LA12SL Datasheet
1Mb / 7P
   Power MOSFETs 120V, 18A, N-channel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com