Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM5545JV-75.0M-T500 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Pletronics, Inc.

Numer części SM5545JV-75.0M-T500
Szczegółowy opis  SM55J Series 3.3 V CMOS Clock Oscillators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PLETRONICS [Pletronics, Inc.]
Strona internetowa  http://www.pletronics.com
Logo PLETRONICS - Pletronics, Inc.

SM5545JV-75.0M-T500 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Pletronics, Inc.

  SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet HTML 1Page - Pletronics, Inc. SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet HTML 2Page - Pletronics, Inc. SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet HTML 3Page - Pletronics, Inc. SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet HTML 4Page - Pletronics, Inc. SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet HTML 5Page - Pletronics, Inc. SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet HTML 6Page - Pletronics, Inc. SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet HTML 7Page - Pletronics, Inc. SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet HTML 8Page - Pletronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
SM55J Series 3.3 V
CMOS Clock Oscillators
March 2013
www.pletronics.com
425-776-1880
4
Electrical Specification for 3.30V +
_10% over the specified temperature range
Item
Min
Typ
Max
Unit
Condition
RISE
FALL
LOAD
Output T
and T
-
1.0
2.0
nS
C
= 15 pF
CC
10% to 90% of V
See Load Circuit
CC
V
Supply Current
CC
(I )
-
3.5
7.0
mA
50 MHz
no load
-
4.0
8.0
mA
65 MHz
-
4.5
9.0
mA
85 MHz
-
5.5
10.5
mA
100 MHz
-
7.0
13.5
mA
133 MHz
-
10.5
21.0
mA
170 MHz
Specifications with Pad 1 E/D open circuit


Podobny numer części - SM5545JV-75.0M-T500

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pletronics, Inc.
SM5545JV-75.0M-T500 PLETRONICS-SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet
876Kb / 8P
   SM55J Series 1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM5545JV-75.0M-T500 PLETRONICS-SM5545JV-75.0M-T500 Datasheet
877Kb / 8P
   SM55J Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
More results

Podobny opis - SM5545JV-75.0M-T500

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pletronics, Inc.
SM5545JW-750M-T250 PLETRONICS-SM5545JW-750M-T250 Datasheet
877Kb / 8P
   SM55J Series 2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM5545JX-750M-T250 PLETRONICS-SM5545JX-750M-T250 Datasheet
876Kb / 8P
   SM55J Series 1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7745HEV PLETRONICS-SM7745HEV Datasheet
109Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7745MEV PLETRONICS-SM7745MEV Datasheet
149Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TEV PLETRONICS-SM5545TEV Datasheet
154Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7645DEV PLETRONICS-SM7645DEV Datasheet
206Kb / 9P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7745DEV PLETRONICS-SM7745DEV Datasheet
153Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7745GEV PLETRONICS-SM7745GEV Datasheet
150Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5545GEV PLETRONICS-SM5545GEV Datasheet
153Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM5545MEV PLETRONICS-SM5545MEV Datasheet
145Kb / 8P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com