Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BU28SD2MG-MTR Arkusz danych(PDF) 11 Page - Rohm

Numer części BU28SD2MG-MTR
Szczegółowy opis  1ch 200mA CMOS LDO Regulators
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU28SD2MG-MTR Arkusz danych(HTML) 11 Page - Rohm

Back Button BU28SD2MG-MTR Datasheet HTML 7Page - Rohm BU28SD2MG-MTR Datasheet HTML 8Page - Rohm BU28SD2MG-MTR Datasheet HTML 9Page - Rohm BU28SD2MG-MTR Datasheet HTML 10Page - Rohm BU28SD2MG-MTR Datasheet HTML 11Page - Rohm BU28SD2MG-MTR Datasheet HTML 12Page - Rohm BU28SD2MG-MTR Datasheet HTML 13Page - Rohm BU28SD2MG-MTR Datasheet HTML 14Page - Rohm BU28SD2MG-MTR Datasheet HTML 15Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 31 page
background image
Datasheet
Datasheet
11/28
TSZ02201-0RBR0A300020-1-2
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2013.03.19 Rev.002
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
BUxxSD2-M series
●Reference data BU18SD2MG-M (Unless otherwise specified, Ta=25℃.)
0
10
20
30
40
50
60
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Input Voltage VIN (V)
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
0
50
100
150
200
Output Current IOUT (mA)
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Input Voltage VIN (V)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Input Voltage VIN (V)
Figure 25. Output Voltage vs. Input Voltage
Figure 26. Line Regulation
Figure 27. Circuit Current vs. Input Voltage
Figure 28. Load Regulation
Ta=25℃
VIN=VSTBY
Ta=25℃
VIN=VSTBY
VIN=VSTBY
IOUT=0mA
VIN=3.5V
VSTBY=1.5V
Ta=105℃
Ta=25℃
Ta=-40℃
Ta=25℃
Ta=-40℃
Ta=105℃
IOUT=0mA
IOUT=50mA
IOUT=200mA
IOUT=0mA
IOUT=50mA
IOUT=200mA


Podobny numer części - BU28SD2MG-MTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU28SA4WGWL ROHM-BU28SA4WGWL Datasheet
999Kb / 37P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU28SA4WGWL-E2 ROHM-BU28SA4WGWL-E2 Datasheet
999Kb / 37P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
More results

Podobny opis - BU28SD2MG-MTR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU10TD2WNVX ROHM-BU10TD2WNVX Datasheet
2Mb / 42P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU18SA4WGWL-E2 ROHM-BU18SA4WGWL-E2 Datasheet
999Kb / 37P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU15TA2WNVX ROHM-BU15TA2WNVX_11 Datasheet
1Mb / 30P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BH12PB1WHFV ROHM-BH12PB1WHFV_11 Datasheet
353Kb / 11P
   1ch 150mA CMOS LDO Regulators
BH15M0AWHFV-TR ROHM-BH15M0AWHFV-TR Datasheet
577Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
BUXXSD5 ROHM-BUXXSD5 Datasheet
941Kb / 20P
   1ch 500mA CMOS LDO Regulators
2016.05.31 Rev.003
BH31FB1WHFV-TR ROHM-BH31FB1WHFV-TR Datasheet
562Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
BHXXM0A ROHM-BHXXM0A Datasheet
632Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
21.Nov.2013 Rev.001
BHXXMA3 ROHM-BHXXMA3 Datasheet
619Kb / 13P
   1ch 300mA CMOS LDO Regulators
25.Sep.2013 Rev.001
BH25NB1WHFV ROHM-BH25NB1WHFV_11 Datasheet
303Kb / 9P
   1ch 150mA CMOS LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com